công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74SSTU32866AZKER bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74SSTU32866AZKER
Giải thích chi tiết về linh kiện  25-BIT CONFIGURABLE REGISTERED BUFFER WITH ADDRESS-PARITY TEST
Download  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74SSTU32866AZKER bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  SN74SSTU32866AZKER Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74SSTU32866AZKER Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74SSTU32866AZKER Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74SSTU32866AZKER Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74SSTU32866AZKER Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74SSTU32866AZKER Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74SSTU32866AZKER Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74SSTU32866AZKER Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74SSTU32866AZKER Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 35 page
background image
SN74SSTU32866A
25BIT CONFIGURABLE REGISTERED BUFFER
WITH ADDRESSPARITY TEST
SCAS803A − JUNE 2005 − REVISED NOVEMBER 2007
4
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
logic diagram for 1:1 register configuration (positive logic); C0 = 0, C1 = 0
D
CLK
R
To 21 Other Channels (D3, D5, D6, D8−D25)
G2
A5
RESET
Q1 (QCKE)
J1
CLK
H1
CLK
A3, T3
VREF
A1
D1 (DCKE)
D
CLK
R
D5
Q4 (QODT)
D1
D4 (DODT)
D
CLK
R
H5
Q7 (QCS)
H2
D7 (DCS)
J2
CSR
B1
D2
D
CLK
R
B5
Q2
D
CLK
R
LPS1
(internal node)
LPS0
(internal node)
One of 22 Channels
CE
Q
Q
Q
Q
Q


Số phần tương tự - SN74SSTU32866AZKER

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74SSTU32866 TI-SN74SSTU32866 Datasheet
714Kb / 37P
[Old version datasheet]   25-BIT CONFIGURABLE REGISTERED BUFFER WITH ADDRESS-PARITY TEST
SN74SSTU32866GKER TI-SN74SSTU32866GKER Datasheet
714Kb / 37P
[Old version datasheet]   25-BIT CONFIGURABLE REGISTERED BUFFER WITH ADDRESS-PARITY TEST
SN74SSTU32866ZKER TI-SN74SSTU32866ZKER Datasheet
714Kb / 37P
[Old version datasheet]   25-BIT CONFIGURABLE REGISTERED BUFFER WITH ADDRESS-PARITY TEST
More results

Mô tả tương tự - SN74SSTU32866AZKER

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74SSTUB32866 TI-SN74SSTUB32866 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   25-BIT CONFIGURABLE REGISTERED BUFFER WITH ADDRESS-PARITY TEST
SN74SSTUB32866 TI-SN74SSTUB32866_09 Datasheet
1Mb / 38P
[Old version datasheet]   25-BIT CONFIGURABLE REGISTERED BUFFER WITH ADDRESS-PARITY TEST
SN74SSTU32866 TI-SN74SSTU32866 Datasheet
714Kb / 37P
[Old version datasheet]   25-BIT CONFIGURABLE REGISTERED BUFFER WITH ADDRESS-PARITY TEST
SN74SSTUB32866 TI-SN74SSTUB32866_V01 Datasheet
2Mb / 42P
[Old version datasheet]   25-BIT CONFIGURABLE REGISTERED BUFFER WITH ADDRESS-PARITY TEST
74SSTUB32866A TI-74SSTUB32866A Datasheet
1Mb / 37P
[Old version datasheet]   25-BIT CONFIGURABLE REGISTERED BUFFER WITH ADDRESS-PARITY TEST
SN74SSTUB32866 TI1-SN74SSTUB32866_17 Datasheet
1Mb / 39P
[Old version datasheet]   25-BIT CONFIGURABLE REGISTERED BUFFER WITH ADDRESS-PARITY TEST
SN74SSTEB32866 TI1-SN74SSTEB32866 Datasheet
1Mb / 37P
[Old version datasheet]   1.5V/1.8V 25-BIT CONFIGURABLE REGISTERED BUFFER WITH ADDRESS-PARITY TEST
logo
Integrated Device Techn...
IDT74SSTUA32866 IDT-IDT74SSTUA32866 Datasheet
258Kb / 19P
   1.8V CONFIGURABLE BUFFER WITH ADDRESS-PARITY TEST
logo
Texas Instruments
74SSTUB32868A TI1-74SSTUB32868A Datasheet
770Kb / 25P
[Old version datasheet]   28-BIT TO 56-BIT REGISTERED BUFFER WITH ADDRESS-PARITY TEST
74SSTUB32868 TI1-74SSTUB32868_15 Datasheet
981Kb / 26P
[Old version datasheet]   28-BIT TO 56-BIT REGISTERED BUFFER WITH ADDRESS-PARITY TEST
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com