công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ES1JF bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện ES1JF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT SUPERFAST RECTIFIER
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

ES1JF bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Pan Jit International Inc.

  ES1JF Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. ES1JF Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. ES1JF Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. ES1JF Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
PAGE . 4
MOUNTING PAD LAYOUT
• Packing information
ORDER INFORMATION
LEGAL STATEMENT
Copyright PanJit International, Inc 20
12
The information presented in this document is believed to be accurate and reliable. The specifications and information herein
are subject to change without notice. Pan Jit makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its
products for any particular purpose. Pan Jit products are not authorized for use in life support devices or systems. Pan Jit
does not convey any license under its patent rights or rights of others.
T/R - 10K per 13" plastic Reel
SMAF
Unit:inch(mm)
0.232
(5.9)
0.106
(2.7)
0.063
(1.6)
T/R - 3K per 7" plastic Reel
ES1AF SERIES
April 10,2012-REV.00


Số phần tương tự - ES1JF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
ES1JF ETC2-ES1JF Datasheet
526Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIER
logo
Shenzhen Yixinwei Techn...
ES1JF YIXIN-ES1JF Datasheet
128Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIER
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
ES1JF YFWDIODE-ES1JF Datasheet
481Kb / 3P
   Surface Mount Superfast Recovery Rectifier
logo
Microdiode Electronics ...
ES1JF CHENDA-ES1JF Datasheet
628Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIER
logo
Shenzhen Yixinwei Techn...
ES1JF YIXIN-ES1JF Datasheet
73Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - ES1JF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transys Electronics
ER2A TRSYS-ER2A Datasheet
162Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SUPERFAST RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
ER1AF PANJIT-ER1AF Datasheet
369Kb / 6P
   SURFACE MOUNT SUPERFAST RECTIFIER
ES1DF-AU PANJIT-ES1DF-AU Datasheet
115Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SUPERFAST RECTIFIER
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
ES1AB PACELEADER-ES1AB Datasheet
133Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SUPERFAST RECTIFIER
logo
First Silicon Co., Ltd
ES1AF FS-ES1AF Datasheet
405Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SUPERFAST RECTIFIER
logo
Transys Electronics
ER1A TRSYS-ER1A Datasheet
248Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SUPERFAST RECTIFIER
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
ES2A PACELEADER-ES2A Datasheet
146Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SUPERFAST RECTIFIER
ES3AC PACELEADER-ES3AC Datasheet
141Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SUPERFAST RECTIFIER
logo
Shenzhen Yixinwei Techn...
ES2A YIXIN-ES2A_08 Datasheet
226Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SUPERFAST RECTIFIER
ES1A YIXIN-ES1A Datasheet
172Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SUPERFAST RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com