công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SS12F bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Pan Jit International Inc. |
|
SS12F bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Pan Jit International Inc. |
1 / 3 page PAGE . 1 April 17,2012-REV.00 SS12F SERIES FEATURES • For surface mounted applications • Low profile package • Built-in strain relief • Low power loss, high efficiency • Metal to silicon rectifier. majority carrier conduction • High surge capacity • High current capacity , low VF • Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-O • For use in low voltage high frequency inverters, free wheeling, and polarity protection applications • Lead free in comply with EU RoHS 2002/95/EC directives. • Green molding compound as per IEC61249 Std. . (Halogen Free) MECHANICAL DATA • Case: SMAF molded plastic • Terminals: Solder plated, solderable per MIL-STD-750,Method 2026 • Polarity : Color band denotes cathode end • Approx. Weight:0.0011 ounces, 0.0328 grams SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE 20-60 Volts 1 Amperes CURRENT MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25 oC unless otherwise noted) 1 2 Cathode Anode P AR AME T E R S YMB O L S S 1 2 F S S 1 3 F S S 1 4 F S S 1 5 F S S 1 6 F U N IT S Re c urr e nt P e a k Re ve rs e V o l ta g e V RRM 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 V RM S Vo lta g e V RM S 1 4 2 1 2 8 3 5 4 2 V D C B lo c k i ng Vo l ta g e V R 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 V A ve r a g e F o r wa r d C urr e nt I F( AV ) 1 A P e a k F o r wa r d S urg e C ur r e nt : 8 .3 ms s i ng le ha l f s i ne -wa ve s up e r i m p o s e d o n r a t e d lo a d ( J E D E C m e tho d ) I F SM 30 A F o r wa rd V o l ta g e a t 1 .0 A V F 0 .5 0 .7 V D C Re ve r s e C ur r e nt a t Ra te d D C B lo c k i ng Vo l ta g e T J = 2 5 O C I R 0 .2 0 .1 mA Typ i c a l J uncti o n c a p a c i ta nc e V R=4 V,f= 1 M HZ C J 4 5 p F Typ i c a l The r ma l Re s i s ta nc e ,J unc ti o n to L e a d ( No te 1 ) J unc ti o n to A mb i e nt (No te 2 ) R J L R J A 1 8 1 5 0 O C / W O p e r a ti ng J unc ti o n Te mp e r a ture a nd S to r a g e Te mp e ra tur e Ra ng e T J , TS TG - 5 5 to + 1 5 0 OC NOT ES : 1. Mounted on an FR4 PCB, single-sided copper, with 48cm 2 copper pad area 2. Mounted on an FR4 PCB, single-sided copper, mini pad. |
Số phần tương tự - SS12F |
|
Mô tả tương tự - SS12F |
|
|
Link URL |
Chính sách bảo mật |
ALLDATASHEET.VN |
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |