công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LF156JAN bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LF156JAN
Giải thích chi tiết về linh kiện  JFET Input Operational Amplifiers
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LF156JAN bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  LF156JAN Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LF156JAN Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LF156JAN Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LF156JAN Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LF156JAN Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LF156JAN Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LF156JAN Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LF156JAN Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LF156JAN Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 23 page
background image
Absolute Maximum Ratings (Note 1)
Supply Voltage
±22V
Differential Input Voltage
±40V
Input Voltage Range (Note 3)
±20V
Output Short Circuit Duration (Note 4)
Continuous
T
JMAX
175˚C
Power Dissipation at T
A = 25˚C (Note 2)
Still Air
560 mW
500 LF/Min Air Flow
1200 mW
Thermal Resistance
θ
JA
Still Air
160˚C/W
400 LF/Min Air Flow
65˚C/W
θ
JC
23˚C/W
Storage Temperature Range
−65˚C
≤ T
A
≤ +150˚C
Lead Temperature (Soldering 10 sec.)
300˚C
ESD tolerance (Note 5)
1200V
Recommended Operating Conditions
Supply voltage range
±5to ±20 V
DC
Ambient temperature range
−55˚C
≤ T
A
≤ +125˚C
Quality Conformance Inspection
MIL-STD-883, Method 5005 - Group A
Subgroup
Description
Temp ( C)
1
Static tests at
+25
2
Static tests at
+125
3
Static tests at
-55
4
Dynamic tests at
+25
5
Dynamic tests at
+125
6
Dynamic tests at
-55
7
Functional tests at
+25
8A
Functional tests at
+125
8B
Functional tests at
-55
9
Switching tests at
+25
10
Switching tests at
+125
11
Switching tests at
-55
12
Settling time at
+25
www.national.com
3


Số phần tương tự - LF156JAN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LF156JAN TI1-LF156JAN Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   JFET Input Operational Amplifiers
LF156JAN TI1-LF156JAN_13 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   JFET Input Operational Amplifiers
More results

Mô tả tương tự - LF156JAN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL080 TI-TL080 Datasheet
368Kb / 19P
[Old version datasheet]   JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL081 TI-TL081 Datasheet
463Kb / 29P
[Old version datasheet]   JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
LF156JAN TI1-LF156JAN_13 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   JFET Input Operational Amplifiers
LF155 TI1-LF155_16 Datasheet
2Mb / 43P
[Old version datasheet]   JFET Input Operational Amplifiers
TL081 TI1-TL081 Datasheet
2Mb / 50P
[Old version datasheet]   JFET-Input Operational Amplifiers
TL091 TI-TL091 Datasheet
610Kb / 8P
[Old version datasheet]   JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
LF256H TI-LF256H Datasheet
2Mb / 32P
[Old version datasheet]   JFET Input Operational Amplifiers
logo
Motorola, Inc
TL081C MOTOROLA-TL081C Datasheet
169Kb / 8P
   JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Texas Instruments
TL081_101 TI-TL081_101 Datasheet
998Kb / 38P
[Old version datasheet]   JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Motorola, Inc
MC35001 MOTOROLA-MC35001 Datasheet
389Kb / 7P
   JFET Input Operational Amplifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com