công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS8320SHKJ bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS8320SHKJ
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-BIT, HIGH-SPEED, 2.7-V TO 5-V, MICROPOWER SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS8320SHKJ bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button ADS8320SHKJ Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS8320SHKJ Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS8320SHKJ Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS8320SHKJ Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS8320SHKJ Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS8320SHKJ Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS8320SHKJ Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS8320SHKJ Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS8320SHKJ Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 27 page
background image
2 0
1.0
0.0
–1.0
–2.0
–3.0
–4.0
–5.0
–6.0
0000
H
8000
H
C000
H
4000
H
FFFF
H
Hex Code
3.0
2.0
1.0
0.0
–1.0
–2.0
–3.0
0000
H
8000
H
C000
H
4000
H
FFFF
H
Hex Code
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
−55
0
55
110
165
220
Temperature (°C)
5V
2.7V
−1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
−55
0
55
110
165
220
Temperature (°C)
5V
ADS8320-HT
SBAS521A – DECEMBER 2010 – REVISED APRIL 2012
www.ti.com
xxx
TYPICAL CHARACTERISTICS
At TA = 25°C, VCC = 5 V, VREF = 5 V, fSAMPLE = 100 kHz, and fCLK = 24 x fSAMPLE, unless otherwise specified.
INTEGRAL LINEARITY ERROR
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR
vs
vs
CODE (25°C)
CODE (25°C)
Figure 1.
Figure 2.
SUPPLY CURRENT
POWER-DOWN SUPPLY CURRENT
vs
vs
TEMPERATURE
TEMPERATURE
Figure 3.
Figure 4.
8
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2010–2012, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): ADS8320-HT


Số phần tương tự - ADS8320SHKJ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS8320SHKJ TI1-ADS8320SHKJ Datasheet
341Kb / 26P
[Old version datasheet]   16-BIT, HIGH-SPEED, 2.7-V TO 5-V, MICROPOWER SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS8320SHKJ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS8320-HT TI1-ADS8320-HT_13 Datasheet
341Kb / 26P
[Old version datasheet]   16-BIT, HIGH-SPEED, 2.7-V TO 5-V, MICROPOWER SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS7826 TI-ADS7826 Datasheet
483Kb / 20P
[Old version datasheet]   10/8/12-BIT HIGH SPEED 2.7 V microPOWER SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS8321 BURR-BROWN-ADS8321 Datasheet
100Kb / 12P
   16-Bit, High Speed, MicroPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS8321 TI1-ADS8321_14 Datasheet
858Kb / 20P
[Old version datasheet]   16-Bit, High Speed, MicroPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8321 TI1-ADS8321 Datasheet
858Kb / 19P
[Old version datasheet]   16-Bit, High Speed, MicroPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS8321 BURR-BROWN-ADS8321_12 Datasheet
604Kb / 18P
   16-Bit, High Speed, MicroPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS8317 TI-ADS8317 Datasheet
802Kb / 29P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS8325 BURR-BROWN-ADS8325 Datasheet
444Kb / 21P
   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5.5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8320 BURR-BROWN-ADS8320 Datasheet
105Kb / 13P
   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS8320 TI1-ADS8320_14 Datasheet
876Kb / 22P
[Old version datasheet]   16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V microPower Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com