công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS5204-Q1 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS5204-Q1
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL 10-BIT 40 MSPS LOW-POWER ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER WITH PGA
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS5204-Q1 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button ADS5204-Q1 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS5204-Q1 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS5204-Q1 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS5204-Q1 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS5204-Q1 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS5204-Q1 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS5204-Q1 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS5204-Q1 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS5204-Q1 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 25 page
background image
ADS5204Q1
SGLS271A − OCTOBER 2004 − REVISED JUNE 2008
www.ti.com
8
TIMING DIAGRAMS
Analog_A
Analog_B
DA[9:0]
DB[9:0]
DAB[19:0]
A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
A&B 1
A&B 2
A&B 3
A&B 4
A&B 5
td(pipe)
t
td(o)
td(pipe)
ts(o)
th(o)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1314
151617
18
Sample A1 and B1
DAB[19:0] is used to illustrate the placement of the busses DA and DB
ADCOUTA[9:0](3)
ADCOUTB[9:0](3)
COUT
COUT
d(o)
CLK(1)
CLK40INT(2)
(1) In this option CLK = 80 MHz.
(2))CLK40INT refers to 40-MHz Internal Clock, per channel.
(3))Internal signal only.
Figure 1. Dual Bus Output—Option 1
Sample A1 and B1
Analog_A
Analog_B
DA[9:0]
DB[9:0]
DAB[19:0]
A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
A&B 1
A&B 2
A&B 3
A&B 4
A&B 5
td(o)
td(o)
ts(o)
th(o)
td(pipe)
td(pipe)
89
10
12
3
4
5
6
7
DAB[19:0] is used to illustrate the combined busses DA and DB
ADCOUTA[9:0](2)
ADCOUTB[9:0](2)
COUT
COUT
CLK(1)
(1) In this option CLK = 40 MHz, per channel.
(2))Internal signal only.
Figure 2. Dual Bus Output—Option 2


Số phần tương tự - ADS5204-Q1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS5204 TI-ADS5204 Datasheet
492Kb / 18P
[Old version datasheet]   DUAL 10 BIT 40MSPS LOW POWER ANALOG TO DIGITAL CONVERTER WITH PGA
ADS5204IPFB TI-ADS5204IPFB Datasheet
492Kb / 18P
[Old version datasheet]   DUAL 10 BIT 40MSPS LOW POWER ANALOG TO DIGITAL CONVERTER WITH PGA
ADS5204IPFBR TI-ADS5204IPFBR Datasheet
492Kb / 18P
[Old version datasheet]   DUAL 10 BIT 40MSPS LOW POWER ANALOG TO DIGITAL CONVERTER WITH PGA
More results

Mô tả tương tự - ADS5204-Q1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
THS1041 TI-THS1041 Datasheet
509Kb / 37P
[Old version datasheet]   10-Bit, 40-MSPS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER WITH PGA AND CLAMP
THS1041 TI1-THS1041_15 Datasheet
960Kb / 42P
[Old version datasheet]   10-Bit, 40-MSPS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER WITH PGA AND CLAMP
ADS5204 TI-ADS5204 Datasheet
492Kb / 18P
[Old version datasheet]   DUAL 10 BIT 40MSPS LOW POWER ANALOG TO DIGITAL CONVERTER WITH PGA
logo
STMicroelectronics
STV0190 STMICROELECTRONICS-STV0190 Datasheet
68Kb / 7P
   DUAL 40 MSPS 6-BIT ANALOG TO DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
DAC5652-EP TI-DAC5652-EP_15 Datasheet
636Kb / 28P
[Old version datasheet]   DUAL 10-BIT, 200 MSPS, DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC5652A TI1-DAC5652A_18 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   Dual, 10-Bit, 275-MSPS Digital-to-Analog Converter
DAC5652 TI1-DAC5652 Datasheet
642Kb / 27P
[Old version datasheet]   DUAL, 10-BIT 275 MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC5652-EP TI1-DAC5652-EP Datasheet
643Kb / 27P
[Old version datasheet]   DUAL 10-BIT 200-MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC5652A TI1-DAC5652A Datasheet
644Kb / 25P
[Old version datasheet]   DUAL, 10-BIT 275 MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC5652A TI-DAC5652A_15 Datasheet
645Kb / 26P
[Old version datasheet]   DUAL, 10-BIT 275 MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com