công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADC0801-N bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADC0801-N
Giải thích chi tiết về linh kiện  ADC0801/ADC0802/ADC0803/ADC0804/ADC0805 8-Bit 關P Compatible A/D Converters
Download  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADC0801-N bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button ADC0801-N Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADC0801-N Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADC0801-N Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADC0801-N Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADC0801-N Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADC0801-N Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADC0801-N Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADC0801-N Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADC0801-N Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 43 page
background image
Typical Applications (Continued)
Directly Converting a Low-Level Signal
DS005671-59
VREF/2=256 mV
A µP Interfaced Comparator
DS005671-60
For:
VIN(+)>VIN(−)
Output=FFHEX
For:
VIN(+)<VIN(−)
Output=00HEX
1 mV Resolution with µP Controlled Range
DS005671-61
VREF/2=128 mV
1 LSB=1 mV
VDAC≤VIN≤(VDAC+256 mV)
0
≤ VDAC < 2.5V
www.national.com
9


Số phần tương tự - ADC0801-N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
ADC0801 NSC-ADC0801 Datasheet
1Mb / 41P
   8-Bit uP Compatible A/D Converters
ADC0801 NSC-ADC0801 Datasheet
2Mb / 3P
   8 BIT UP COMPATIBLE A/D CONVERTERS
ADC0801 NSC-ADC0801 Datasheet
1Mb / 41P
   8-Bit 關P Compatible A/D Converters
logo
Intersil Corporation
ADC0801 INTERSIL-ADC0801 Datasheet
4Mb / 122P
   P-CHANNEL JFET
ADC0801 INTERSIL-ADC0801 Datasheet
6Mb / 180P
   Data Acquisition
More results

Mô tả tương tự - ADC0801-N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
ADC0801 NSC-ADC0801_1 Datasheet
1Mb / 41P
   8-Bit 關P Compatible A/D Converters
logo
Texas Instruments
ADC0801 TI1-ADC0801_14 Datasheet
3Mb / 49P
[Old version datasheet]   8-Bit 關P Compatible A/D Converters
ADC0844 TI1-ADC0844 Datasheet
2Mb / 24P
[Old version datasheet]   8-Bit 關P Compatible A/D Converters with Multiplexer Options
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX160 MAXIM-MAX160 Datasheet
462Kb / 12P
   關P Compatible 8 Bit A/D Converter
logo
National Semiconductor ...
ADC0816 NSC-ADC0816_07 Datasheet
344Kb / 14P
   8-Bit 關P Compatible A/D Converters with 16-Channel Multiplexer
logo
Micro Linear Corporatio...
ML2252 MICRO-LINEAR-ML2252 Datasheet
202Kb / 13P
   關P Compatible 8-Bit A/D Converters with 2- or 8-Channel Multiplexer
logo
Texas Instruments
ADC0809CCN TI1-ADC0809CCN Datasheet
494Kb / 19P
[Old version datasheet]   ADC0808/ADC0809 8-Bit 關P Compatible A/D Converters with 8-Channel Multiplexer
ADC0808-N TI1-ADC0808-N_14 Datasheet
538Kb / 20P
[Old version datasheet]   ADC0808/ADC0809 8-Bit 關P Compatible A/D Converters with 8-Channel Multiplexer
DAC0830 TI-DAC0830 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   DAC0830/DAC0832 8-Bit 關P Compatible, Double-Buffered D to A Converters
ADC0844 TI1-ADC0844_14 Datasheet
2Mb / 25P
[Old version datasheet]   ADC0844/ADC0848 8-Bit 關P Compatible A/D Converters with Multiplexer Options
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com