công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AC11132 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

tên linh kiện 74AC11132
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NAND SCHMITT-TRIGGER
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

74AC11132 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  74AC11132 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments 74AC11132 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments 74AC11132 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments 74AC11132 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments 74AC11132 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments 74AC11132 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments 74AC11132 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments 74AC11132 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments 74AC11132 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
74AC11132
QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NAND SCHMITT-TRIGGER
SCAS113 – D3482, MARCH 1990 – REVISED APRIL 1993
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
2–4
operating characteristics, VCC = 5 V, TA = 25°C
PARAMETER
TEST CONDITIONS
TYP
UNIT
Cpd
Power dissipation capacitance
CL = 50 pF,
f = 1 MHz
27
pF
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
VOLTAGE WAVEFORMS
LOAD CIRCUIT
Input
(see Note B)
50%
50%
50% VCC
50% VCC
tPHL
tPLH
VCC
Output
VOL
VOH
0 V
From Output
Under Test
CL = 50 pF
(see Note A)
500
NOTES: A. CL includes probe and jig capacitance.
B. Input pulses are supplied by generators having the following characteristics: PRR
≤ 10 MHz, ZO = 50 Ω, tr = 3 ns, tf = 3 ns.
C. The outputs are measured one at a time with one input transition per measurement.
Figure 1. Load Circuit and Voltage Waveforms


Số phần tương tự - 74AC11132

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74AC11132D PHILIPS-74AC11132D Datasheet
132Kb / 5P
   QUAD 2 INPUT NAND SCHMITT TRIGGER
October 20 1989
74AC11132N PHILIPS-74AC11132N Datasheet
132Kb / 5P
   QUAD 2 INPUT NAND SCHMITT TRIGGER
October 20 1989
More results

Mô tả tương tự - 74AC11132

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hitachi Semiconductor
HD14093B HITACHI-HD14093B Datasheet
66Kb / 6P
   Quadruple 2-input NAND Schmitt Trigger
logo
NXP Semiconductors
HEF4093B PHILIPS-HEF4093B Datasheet
79Kb / 6P
   Quadruple 2-input NAND Schmitt trigger
January 1995
logo
Texas Instruments
SN54132 TI1-SN54132_15 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NAND SCHMITT TRIGGERS
SN54132 TI-SN54132 Datasheet
362Kb / 12P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NAND SCHMITT TRIGGERS
SN54132 TI-SN54132_07 Datasheet
928Kb / 23P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NAND SCHMITT TRIGGERS
logo
Renesas Technology Corp
HD74LS132 RENESAS-HD74LS132 Datasheet
89Kb / 7P
   Quadruple 2-Input Positive NAND Schmitt-triggers
logo
Hitachi Semiconductor
HD74LS132 HITACHI-HD74LS132 Datasheet
49Kb / 5P
   Quadruple 2-input Positive NAND Schmitt-triggers
logo
Diodes Incorporated
74LV132A DIODES-74LV132A Datasheet
297Kb / 9P
   QUADRUPLE 2-INPUT NAND GATES WITH SCHMITT TRIGGER INPUTS
logo
ON Semiconductor
MC74VHC1G132DTT1G ONSEMI-MC74VHC1G132DTT1G Datasheet
123Kb / 6P
   2-Input NAND Schmitt-Trigger
July, 2013 ??Rev. 21
MC74VHC1G135 ONSEMI-MC74VHC1G135_18 Datasheet
206Kb / 14P
   2-Input NAND Schmitt-Trigger
November, 2018 ??Rev. 17
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com