công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMF3R10FT bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Tyco Electronics

tên linh kiện SMF3R10FT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Profile Design
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

SMF3R10FT bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Tyco Electronics

  SMF3R10FT Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics SMF3R10FT Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics SMF3R10FT Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SMD Moulded Power Resistor
Type SM Series
1773242 CIS WR 04/2012
Dimensions are in millimeters
Dimensions are shown for
For email, phone or live chat, go to: te.com/help
and inches unless otherwise
reference purposes only.
specified. Values in brackets
Specifications subject
are standard equivalents.
to change.
Power Derating
-80 -50 -40
0 20 40
80
120
160
200
240
280
100
75
50
25
0
Ambient Temperature (°C)
Maximum Allowable Body Temperature
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
250
200
150
100
50
0
Power (W)
SMW2W
135°C
SMW3W
160°C
SMW5W
220°C
Dimensions
A ±0.3
B ±0.3
C ±0.3
D ±0.3
E max
F±0.3
Qty Per Reel
SM_2
4.0
6.7
1.4
3.55
7.9
1.5
2000
SM_3
5.5
10.5
1.7
5.0
12.0
2.3
1000
SM_5
7.3
13.5
1.7
6.8
17.0
2.5
1000


Số phần tương tự - SMF3R10FT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
SMF3.0A PANJIT-SMF3.0A Datasheet
121Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Semtech Corporation
SMF3.3 SEMTECH-SMF3.3 Datasheet
177Kb / 8P
   3.3 Volt TVS Array For ESD and Latch-Up Protection
logo
Littelfuse
SMF3.3 LITTELFUSE-SMF3.3 Datasheet
995Kb / 4P
   Surface Mount ??200W > SMF3.3 Series
SMF3.3 LITTELFUSE-SMF3.3 Datasheet
995Kb / 4P
   SMF3.3 is designed specifically to protect sensitive electronic equipment from voltage transients induced by lightning and other transient voltage events
logo
Semtech Corporation
SMF3.3.TC SEMTECH-SMF3.3.TC Datasheet
177Kb / 8P
   3.3 Volt TVS Array For ESD and Latch-Up Protection
More results

Mô tả tương tự - SMF3R10FT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CUI INC
SJ2-2594A-SMT-TR CUI-SJ2-2594A-SMT-TR Datasheet
487Kb / 4P
   low profile design
SJ2-2542X-SMT CUI-SJ2-2542X-SMT Datasheet
649Kb / 4P
   low profile design
logo
Ohmite Mfg. Co.
RES-TL OHMITE-RES-TL Datasheet
341Kb / 2P
   Low profile design
logo
CUI INC
HSS-C52-NP-SMT-TR CUI-HSS-C52-NP-SMT-TR Datasheet
848Kb / 3P
   low profile design
SJ2-2510X-SMT CUI-SJ2-2510X-SMT Datasheet
678Kb / 4P
   low profile design
HSS-C2591-SMT-TR CUI-HSS-C2591-SMT-TR Datasheet
846Kb / 3P
   low profile design
HSS-B20-NP-01 CUI-HSS-B20-NP-01 Datasheet
278Kb / 3P
   low profile design
logo
WALSIN TECHNOLOGY CORPO...
RFDIP2012050LBT WALSIN-RFDIP2012050LBT Datasheet
619Kb / 2P
   RFDIP2012050LBT Low Profile Design
RFDIP2012080LVT WALSIN-RFDIP2012080LVT Datasheet
254Kb / 2P
   RFDIP2012080LVT Low Profile Design
RFDIP1606L238Q1C WALSIN-RFDIP1606L238Q1C Datasheet
379Kb / 3P
   RFDIP1606L238Q1C Low Profile Design
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com