công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAC904E bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện DAC904E
Giải thích chi tiết về linh kiện  14-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

DAC904E bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button DAC904E Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments DAC904E Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments DAC904E Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments DAC904E Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments DAC904E Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments DAC904E Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments DAC904E Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments DAC904E Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments DAC904E Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 23 page
background image
DAC904
7
SBAS095C
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS: VD = VA = +5V (Cont.)
At TA = +25°C, Differential IOUT = 20mA, 50Ω double-terminated load, SFDR up to Nyquist, unless otherwise specified.
SFDR vs f
OUT AT 165MSPS
Frequency (MHz)
80
75
70
65
60
55
50
45
40
20.0
10.0
30.0
40.0
50.0
70.0
60.0
80.0
0
–6dBFS
0dBFS
SFDR vs f
OUT AT 200MSPS
Frequency (MHz)
80
75
70
65
60
55
50
45
40
20.0
10.0
30.0
40.0
50.0
70.0
60.0
90.0
80.0
0
–6dBFS
0dBFS
DIFFERENTIAL vs SINGLE-ENDED SFDR vs f
OUT
AT 100MSPS
Frequency (MHz)
85
80
75
70
65
60
55
50
45
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
0
Diff (0dBFS)
I
OUT (–6dBFS)
I
OUT (0dBFS)
Diff (–6dBFS)
X
X
X
X
X
X
X
SFDR vs I
OUTFS and fOUT AT 100MSPS, 0dBFS
I
OUTFS (mA)
80
75
70
65
60
55
50
45
40
510
20
2
X
X
X
X
2.1MHz
20.2MHz
10.1MHz
5.04MHz
40.4MHz
*
*
*
*
THD vs f
CLOCK AT fOUT = 2.1MHz
f
CLOCK (MSPS)
–70
–75
–80
–85
–90
–95
–100
25
50
100
125
150
0
2HD
4HD
3HD
X
X
X
X
SFDR vs TEMPERATURE AT 100MSPS, 0dBFS
Temperature (
°C)
85
80
75
70
65
60
55
50
45
–20
0
25
70
50
85
–40
2.1MHz
10.1MHz
40.4MHz
X
X
X
X
X
X
X


Số phần tương tự - DAC904E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
DAC904E BURR-BROWN-DAC904E Datasheet
192Kb / 16P
   14-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - DAC904E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
DAC904 BURR-BROWN-DAC904 Datasheet
192Kb / 16P
   14-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC902 BURR-BROWN-DAC902 Datasheet
216Kb / 16P
   12-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
logo
Texas Instruments
DAC900 TI1-DAC900 Datasheet
798Kb / 24P
[Old version datasheet]   10-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC908 TI1-DAC908 Datasheet
789Kb / 23P
[Old version datasheet]   8-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
DAC900 BURR-BROWN-DAC900 Datasheet
192Kb / 16P
   10-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC908 BURR-BROWN-DAC908 Datasheet
180Kb / 15P
   8-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
logo
Texas Instruments
DAC902 TI1-DAC902 Datasheet
802Kb / 24P
[Old version datasheet]   12-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
logo
DATEL, Inc.
5962-9319801HXC-14 DATEL-5962-9319801HXC-14 Datasheet
159Kb / 1P
   14-Bit 5MHz Analog To Digital Converter
5962-9319803HXC-14 DATEL-5962-9319803HXC-14 Datasheet
159Kb / 1P
   14-Bit 5MHz Analog To Digital Converter
logo
Analog Devices
HAS-1409 AD-HAS-1409_15 Datasheet
3Mb / 6P
   14 BIT 125KHZ ANALOG TO DIGITAL CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com