công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAC902 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện DAC902
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

DAC902 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button DAC902 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments DAC902 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments DAC902 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments DAC902 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments DAC902 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments DAC902 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments DAC902 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments DAC902 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments DAC902 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 24 page
background image
DAC902
6
SBAS094B
TYPICAL CHARACTERISTICS: VD = VA = +5V
At TA = +25°C, differential transformer coupled output, 50Ω doubly terminated, and SFDR up to Nyquist, unless otherwise noted.
SFDR vs f
OUT AT 25MSPS
Frequency (MHz)
90
85
80
75
70
65
60
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
0
0dBFS
–6dBFS
SFDR vs f
OUT AT 50MSPS
Frequency (MHz)
85
80
75
70
65
60
55
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
0
–6dBFS
0dBFS
SFDR vs f
OUT AT 100MSPS
Frequency (MHz)
85
80
75
70
65
60
55
50
45
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
0
0dBFS
–6dBFS
SFDR vs f
OUT AT 125MSPS
Frequency (MHz)
85
80
75
70
65
60
55
50
45
10.0
20.0
30.0
50.0
40.0
60.0
0
0dBFS
–6dBFS
DAC Code
TYPICAL DNL
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
–0.5
–1.0
–1.5
–2.0
–2.5
DAC Code
TYPICAL INL
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
–0.5
–1.0
–1.5
–2.0
–2.5


Số phần tương tự - DAC902

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
DAC902 BURR-BROWN-DAC902 Datasheet
216Kb / 16P
   12-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC902E BURR-BROWN-DAC902E Datasheet
216Kb / 16P
   12-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC902U BURR-BROWN-DAC902U Datasheet
216Kb / 16P
   12-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - DAC902

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
DAC902 BURR-BROWN-DAC902 Datasheet
216Kb / 16P
   12-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC904 BURR-BROWN-DAC904 Datasheet
192Kb / 16P
   14-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
logo
Texas Instruments
DAC900 TI1-DAC900 Datasheet
798Kb / 24P
[Old version datasheet]   10-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC904 TI1-DAC904 Datasheet
789Kb / 23P
[Old version datasheet]   14-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC908 TI1-DAC908 Datasheet
789Kb / 23P
[Old version datasheet]   8-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
DAC900 BURR-BROWN-DAC900 Datasheet
192Kb / 16P
   10-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC908 BURR-BROWN-DAC908 Datasheet
180Kb / 15P
   8-Bit, 165MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
logo
DATEL, Inc.
5962-8850801XA DATEL-5962-8850801XA Datasheet
157Kb / 1P
   12-Bit Analog to Digital Converter
5962-8952802XA DATEL-5962-8952802XA Datasheet
149Kb / 1P
   12-Bit Digital to Analog Converter
5962-8952802XC DATEL-5962-8952802XC Datasheet
149Kb / 1P
   12-Bit Digital to Analog Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com