công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS1203IRGTTG4 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS1203IRGTTG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Motor control, current measurement
Download  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS1203IRGTTG4 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button ADS1203IRGTTG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS1203IRGTTG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS1203IRGTTG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS1203IRGTTG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS1203IRGTTG4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS1203IRGTTG4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADS1203IRGTTG4 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADS1203IRGTTG4 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments ADS1203IRGTTG4 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 33 page
background image
ADS1203
SBAS318C − JUNE 2004 − REVISED JANUARY 2008
www.ti.com
11
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
AVDD = BVDD = +5V or VDD = +5V, VIN+ = −250mV to +250mV, VIN− = 0V, MCLK input = 20MHz, and 16-bit Sinc3 filter, with OSR = 256, unless
otherwise noted.
SPURIOUS−FREE DYNAMIC RANGE AND
TOTAL HARMONIC DISTORTION vs TEMPERATURE
(Mode 0)
Temperature (
_C)
105
103
101
99
97
95
93
91
89
87
85
−105
−103
−101
−99
−97
−95
−93
−91
−89
−87
−85
−40
−20
20
040
80
60
100
SFDR
THD
0.5V
PP
5kHz
SPURIOUS−FREE DYNAMIC RANGE AND
TOTAL HARMONIC DISTORTION vs TEMPERATURE
(Mode 3, MCLK = 20MHz)
Temperature (
_C)
105
103
101
99
97
95
93
91
89
87
85
−105
−103
−101
−99
−97
−95
−93
−91
−89
−87
−85
−40
−20
20
040
80
60
100
SFDR
THD
0.5V
PP
5kHz
SPURIOUS−FREE DYNAMIC RANGE
AND TOTAL HARMONIC DISTORTION
vs TEMPERATURE (Mode 3, MCLK = 32MHz)
Temperature (
_C)
105
103
101
99
97
95
93
91
89
87
85
−105
−103
−101
−99
−97
−95
−93
−91
−89
−87
−85
−40
−20
20
040
80
60
100
SFDR
THD
0.5V
PP
5kHz
SPURIOUS−FREE DYNAMIC RANGE AND
TOTAL HARMONIC DISTORTION vs INPUT FREQUENCY
(Mode 0)
Frequency (kHz)
110
100
90
80
70
60
50
−110
−100
−90
−80
−70
−60
−50
110
20
SFDR
THD
SPURIOUS−FREE DYNAMIC RANGE AND
TOTAL HARMONIC DISTORTION vs INPUT FREQUENCY
(Mode 3, MCLK = 20MHz)
Frequency (kHz)
110
100
90
80
70
60
50
−110
−100
−90
−80
−70
−60
−50
110
20
SFDR
THD
OSR = 256
Sinc3 Filter
SPURIOUS−FREE DYNAMIC RANGE AND
TOTAL HARMONIC DISTORTION vs INPUT FREQUENCY
(Mode 3, MCLK = 32MHz)
Frequency (kHz)
110
100
90
80
70
60
50
−110
−100
−90
−80
−70
−60
−50
SFDR
THD
110
20


Số phần tương tự - ADS1203IRGTTG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS1203IRGTTG4 TI1-ADS1203IRGTTG4 Datasheet
996Kb / 34P
[Old version datasheet]   16-Bit Resolution 14-Bit Linearity 짹250mV Input Range with Single 5V Supply
More results

Mô tả tương tự - ADS1203IRGTTG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS1203 BURR-BROWN-ADS1203 Datasheet
276Kb / 24P
   MOTOR CONTROL CURRENT MEASUREMENT
logo
List of Unclassifed Man...
B59701A70A62 ETC2-B59701A70A62 Datasheet
95Kb / 2P
   Measurement and Control
B59701A90A62 ETC2-B59701A90A62 Datasheet
95Kb / 2P
   Measurement and Control
B59701A100A62 ETC2-B59701A100A62 Datasheet
95Kb / 2P
   Measurement and Control
logo
ON Semiconductor
LV8741V ONSEMI-LV8741V Datasheet
377Kb / 28P
   PWM Current Control Stepper Motor Driver
June 2015 - Rev. 2
logo
Sanyo Semicon Device
LB1946 SANYO-LB1946_07 Datasheet
134Kb / 16P
   PWM Current Control Stepping Motor Driver
LB11946 SANYO-LB11946 Datasheet
1Mb / 12P
   PWM Current Control Stepping Motor Driver
LB1845 SANYO-LB1845 Datasheet
136Kb / 7P
   PWM Current Control Stepping Motor Driver
LV8727 SANYO-LV8727 Datasheet
370Kb / 23P
   PWM Current Control Stepping Motor Driver
LV8741V_0712 SANYO-LV8741V_0712 Datasheet
210Kb / 25P
   PWM Current Control Stepping Motor Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com