công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS1205 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS1205
Giải thích chi tiết về linh kiện  Two 1-bit, 10Mhz, 2nd Order Delta-sigma Modulators
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS1205 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button ADS1205 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS1205 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS1205 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS1205 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS1205 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS1205 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADS1205 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADS1205 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments ADS1205 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 29 page
background image
ADS1205
SBAS312B − JANUARY 2005 − REVISED AUGUST 2007
www.ti.com
11
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
AVDD = 5V, BVDD = 3V, CH x+ = 0.5V to 4.5V, CH x− = 2.5V, REFIN = REFOUT = internal +2.5V, CLKIN = 20MHz, and 16-bit Sinc3 filter with
decimation by 256, unless otherwise noted.
Figure 20
FREQUENCY SPECTRUM
(4096 point FFT f
IN =1kHz, 4VPP)
0
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
−160
Frequency (kHz)
024
6
8
10
12
14
16
18 19
Figure 21
FREQUENCY SPECTRUM
(4096 point FFT f
IN =5kHz, 4VPP)
0
−20
−40
−60
−80
−100
−120
−140
−160
Frequency (kHz)
024
6
8
10
12
14
16
18 19
Figure 22
EFFECTIVE NUMBER OF BITS
vs DECIMATION RATIO
10
100
1k
Decimation Ratio (OSR)
16
14
12
10
8
6
4
2
98
86
74
62
50
38
26
14
Sinc2 Filter
Sinc3 Filter
Figure 23
POWER−SUPPLY CURRENT
vs TEMPERATURE
−40
−20
0
20
40
60
80
100
Temperature (
_C)
16
15
14
13
12
11
10
9
8
CLKSEL = 1
CLKSEL = 0, CLKIN = 20MHz
CLKSEL = 0, CLKIN = 32MHz
Figure 24
COMMON−MODE REJECTION RATIO
vs FREQUENCY
100
1k
10k
100k
1M
Input Frequency (kHz)
130
120
110
100
90
Figure 25
POWER−SUPPLY REJECTION RATIO
vs FREQUENCY
100
1k
10k
Frequency of Power Supply (kHz)
100
90
80
70
60


Số phần tương tự - ADS1205

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS1205 TI-ADS1205 Datasheet
300Kb / 22P
[Old version datasheet]   TWO 1-BIT, 10MHz, 2nd-ORDER DELTA-SIGMA MODULATORS
ADS1205 TI1-ADS1205 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   Two 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
ADS1205IRGER TI-ADS1205IRGER Datasheet
300Kb / 22P
[Old version datasheet]   TWO 1-BIT, 10MHz, 2nd-ORDER DELTA-SIGMA MODULATORS
ADS1205IRGER TI1-ADS1205IRGER Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   Two 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
ADS1205IRGERG4 TI-ADS1205IRGERG4 Datasheet
300Kb / 22P
[Old version datasheet]   TWO 1-BIT, 10MHz, 2nd-ORDER DELTA-SIGMA MODULATORS
More results

Mô tả tương tự - ADS1205

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS1209 TI-ADS1209_15 Datasheet
966Kb / 23P
[Old version datasheet]   Two 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
ADS1205 TI-ADS1205 Datasheet
300Kb / 22P
[Old version datasheet]   TWO 1-BIT, 10MHz, 2nd-ORDER DELTA-SIGMA MODULATORS
ADS1209 TI-ADS1209 Datasheet
432Kb / 20P
[Old version datasheet]   Two 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
ADS1205 TI-ADS1205_15 Datasheet
850Kb / 29P
[Old version datasheet]   Two 1-Bit, 10MHz,2nd-Order Delta-sigma Modulators
ADS1209 TI-ADS1209_1 Datasheet
415Kb / 20P
[Old version datasheet]   Two 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
ADS1209 TI1-ADS1209_14 Datasheet
1,020Kb / 24P
[Old version datasheet]   Two 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
ADS1205 TI1-ADS1205_14 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   Two 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
ADS1204 TI-ADS1204_15 Datasheet
968Kb / 28P
[Old version datasheet]   Four 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
ADS1204 TI1-ADS1204 Datasheet
812Kb / 27P
[Old version datasheet]   Four 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
ADS1204 TI1-ADS1204_14 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Four 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com