công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS1205 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS1205
Giải thích chi tiết về linh kiện  Two 1-bit, 10Mhz, 2nd Order Delta-sigma Modulators
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS1205 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button ADS1205 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS1205 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS1205 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS1205 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS1205 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS1205 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS1205 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS1205 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS1205 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 29 page
background image
ADS1205
SBAS312B − JANUARY 2005 − REVISED AUGUST 2007
www.ti.com
8
TYPICAL CHARACTERISTICS
AVDD = 5V, BVDD = 3V, CH x+ = 0.5V to 4.5V, CH x− = 2.5V, REFIN = REFOUT = internal +2.5V, CLKIN = 20MHz, and 16-bit Sinc3 filter with
decimation by 256, unless otherwise noted.
Figure 2
INTEGRAL NONLINEARITY vs INPUT SIGNAL
(CLKIN = 20MHz)
0
−2.5 −2.0
−1.0 −0.5
−1.5
0.5
1.5
2.0
1.0
2.5
Differential Input Voltage (V)
1.7
1.2
0.70
0.20
−0.3
−0.8
−1.3
−1.8
0.00259
0.00183
0.00107
0.00031
−0.00046
−0.00122
−0.00198
−0.00275
−40_C
+85
_C
+25
_C
Figure 3
INTEGRAL NONLINEARITY vs INPUT SIGNAL
(CLKIN = 32MHz)
0
−2.5 −2.0
−1.0 −0.5
−1.5
0.5
1.5
2.0
1.0
2.5
Differential Input Voltage (V)
−40_C
+25
_C
+85
_C
1.7
1.2
0.70
0.20
−0.3
−0.8
−1.3
−1.8
0.00259
0.00183
0.00107
0.00031
−0.00046
−0.00122
−0.00198
−0.00275
Figure 4
INTEGRAL LINEARITY MATCH OF CHANNELS
vs INPUT SIGNAL
0
−2.5 −2.0
−1.0 −0.5
−1.5
0.5
1.5
2.0
1.0
2.5
Differential Input Voltage (V)
0.4
0.3
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
0.00061
0.00046
0.00031
0.00015
0
−0.00015
−0.00031
−0.00046
−0.00061
CLKIN = 32MHz
CLKIN = 20MHz
Figure 5
INTEGRAL LINEARITY vs TEMPERATURE
60
−40
−20
20
40
080
100
Temperature (
_C)
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
−1.2
−1.4
−1.6
0
−0.00031
−0.00061
−0.00092
−0.00122
−0.00153
−0.00183
−0.00214
−0.00244
CLKIN = 32MHz
CLKIN = 20MHz
Figure 6
OFFSET vs TEMPERATURE
60
−40
−20
20
40
0
80
100
Temperature (
_C)
−1.0
−1.05
−1.10
−1.15
−1.20
−1.25
−1.30
CLKIN = 20MHz
CLKIN = 32MHz
Figure 7
OFFSET MATCH vs TEMPERATURE
60
−40
−20
20
40
080
100
Temperature (
_C)
0.15
0.14
0.13
0.12
0.11
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
CLKIN = 32MHz
CLKIN = 20MHz


Số phần tương tự - ADS1205

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS1205 TI-ADS1205 Datasheet
300Kb / 22P
[Old version datasheet]   TWO 1-BIT, 10MHz, 2nd-ORDER DELTA-SIGMA MODULATORS
ADS1205 TI1-ADS1205 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   Two 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
ADS1205IRGER TI-ADS1205IRGER Datasheet
300Kb / 22P
[Old version datasheet]   TWO 1-BIT, 10MHz, 2nd-ORDER DELTA-SIGMA MODULATORS
ADS1205IRGER TI1-ADS1205IRGER Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   Two 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
ADS1205IRGERG4 TI-ADS1205IRGERG4 Datasheet
300Kb / 22P
[Old version datasheet]   TWO 1-BIT, 10MHz, 2nd-ORDER DELTA-SIGMA MODULATORS
More results

Mô tả tương tự - ADS1205

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS1209 TI-ADS1209_15 Datasheet
966Kb / 23P
[Old version datasheet]   Two 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
ADS1205 TI-ADS1205 Datasheet
300Kb / 22P
[Old version datasheet]   TWO 1-BIT, 10MHz, 2nd-ORDER DELTA-SIGMA MODULATORS
ADS1209 TI-ADS1209 Datasheet
432Kb / 20P
[Old version datasheet]   Two 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
ADS1205 TI-ADS1205_15 Datasheet
850Kb / 29P
[Old version datasheet]   Two 1-Bit, 10MHz,2nd-Order Delta-sigma Modulators
ADS1209 TI-ADS1209_1 Datasheet
415Kb / 20P
[Old version datasheet]   Two 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
ADS1209 TI1-ADS1209_14 Datasheet
1,020Kb / 24P
[Old version datasheet]   Two 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
ADS1205 TI1-ADS1205_14 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   Two 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
ADS1204 TI-ADS1204_15 Datasheet
968Kb / 28P
[Old version datasheet]   Four 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
ADS1204 TI1-ADS1204 Datasheet
812Kb / 27P
[Old version datasheet]   Four 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
ADS1204 TI1-ADS1204_14 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Four 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com