công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS1204IRHBRG4 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS1204IRHBRG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Four 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS1204IRHBRG4 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button ADS1204IRHBRG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS1204IRHBRG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS1204IRHBRG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS1204IRHBRG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS1204IRHBRG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS1204IRHBRG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS1204IRHBRG4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS1204IRHBRG4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADS1204IRHBRG4 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 27 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS
0
-2.0
-1.0
-0.5
-1.5
0.5
1.5
1.0
2.0
DifferentialInputVoltage(V)
1.5
1.0
0.5
0
0.5
1.0
1.5
-
-
-
+25 C
°
-
°
40 C
+85 C
°
+105 C
°
+125 C
°
0
-2.0
-1.0
-0.5
-1.5
0.5
1.5
1.0
2.0
DifferentialInputVoltage(V)
1.5
1.0
0.5
0
0.5
1.0
1.5
-
-
-
+25 C
°
-
°
40 C
+85 C
°
+105 C
°
+125 C
°
0
-2.0
-1.0
-0.5
-1.5
0.5
1.5
1.0
2.0
DifferentialInputVoltage(V)
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
-
-
-
-
0.00061
0.00046
0.00031
0.00015
0
0.00015
0.00031
0.00046
0.00061
-
-
-
-
CLKIN=32MHz
CLKIN=20MHz
20
-40
-10
5
-25
35
65
50
125
Temperature( C)
°
1.5
1.2
0.9
0.6
0.3
0
110
95
80
External32MHzClock
External20MHzClock
20
-40
-10
5
-25
35
65
50
125
Temperature( C)
°
-1.20
1.25
1.30
1.35
1.40
1.45
1.50
1.55
1.60
-
-
-
-
-
-
-
-
110
95
80
External32MHzClock
External20MHzClock
20
-40
-10
5
-25
35
65
50
125
Temperature( C)
°
0.45
0.44
0.43
0.42
0.41
0.40
0.39
0.38
0.37
0.36
0.35
110
95
80
External32MHzClock
External20MHzClock
ADS1204
www.ti.com........................................................................................................................................... SBAS301C – OCTOBER 2003 – REVISED FEBRUARY 2009
AVDD = 5V, BVDD = 3V, CH x+ = +0.5V to +4.5V, CH x– = +2.5V, REFIN = external, CLKSEL = 0, and 16-bit Sinc
3 filter, with
OSR = 256, unless otherwise noted.
INTEGRAL NONLINEARITY vs INPUT SIGNAL
INTEGRAL NONLINEARITY vs INPUT SIGNAL
(CLKIN = 20MHz)
(CLKIN = 32MHz)
Figure 2.
Figure 3.
INTEGRAL LINEARITY MATCH OF CHANNELS
MAXIMUM INTEGRAL NONLINEARITY
vs INPUT SIGNAL
vs TEMPERATURE
Figure 4.
Figure 5.
OFFSET vs TEMPERATURE
OFFSET MATCH vs TEMPERATURE
Figure 6.
Figure 7.
Copyright © 2003–2009, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Link(s): ADS1204


Số phần tương tự - ADS1204IRHBRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS1204IRHBRG4 TI1-ADS1204IRHBRG4 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Four 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
More results

Mô tả tương tự - ADS1204IRHBRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS1204 TI-ADS1204_15 Datasheet
968Kb / 28P
[Old version datasheet]   Four 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
ADS1204 TI1-ADS1204_14 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Four 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
ADS1204 TI-ADS1204 Datasheet
308Kb / 21P
[Old version datasheet]   FOUR 1-BIT, 10MHZ, 2ND-ORDER, DELTA-SIGMA MODULATORS
ADS1209 TI-ADS1209_15 Datasheet
966Kb / 23P
[Old version datasheet]   Two 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
ADS1205 TI-ADS1205 Datasheet
300Kb / 22P
[Old version datasheet]   TWO 1-BIT, 10MHz, 2nd-ORDER DELTA-SIGMA MODULATORS
ADS1205 TI1-ADS1205 Datasheet
850Kb / 29P
[Old version datasheet]   Two 1-bit, 10Mhz, 2nd Order Delta-sigma Modulators
ADS1209 TI-ADS1209 Datasheet
432Kb / 20P
[Old version datasheet]   Two 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
ADS1205 TI-ADS1205_15 Datasheet
850Kb / 29P
[Old version datasheet]   Two 1-Bit, 10MHz,2nd-Order Delta-sigma Modulators
ADS1209 TI-ADS1209_1 Datasheet
415Kb / 20P
[Old version datasheet]   Two 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
ADS1209 TI1-ADS1209_14 Datasheet
1,020Kb / 24P
[Old version datasheet]   Two 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order Delta-Sigma Modulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com