công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM5818 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Frontier Electronics.

tên linh kiện SM5818
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FRONTIER [Frontier Electronics.]
Trang chủ  http://www.frontierusa.com
Logo FRONTIER - Frontier Electronics.

SM5818 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Frontier Electronics.

  SM5818 Datasheet HTML 1Page - Frontier Electronics. SM5818 Datasheet HTML 2Page - Frontier Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SM5817 THRU SM1010
Page: 2
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVE SM5817 THRU SM1010
FIG. 3A - TYPICAL REVERSE
CHARACTERISTICS
100
10
1.0
.10
.01
.001
0
20
40
60
80
100
120
140
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE
VOLTAGE, (%)
TJ=125
TJ=75
TJ=25
SM5817~5819
100
10
1.0
.10
.01
.001
0
20
40
60
80
100
120
140
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE
VOLTAGE, (%)
TJ=150℃
TJ=75℃
TJ=25℃
TJ=125℃
SM105~1010
FIG. 3B - TYPICAL REVERSE
CHARACTERISTICS
FIG. 1 - FORWARD CURRENT
DERATING CURVE
1.0
0.70
0.50
0.25
0
0
20
40
60
80
100
120
140
SINGLE PHASE
HALF WAVE 60HZ
RESISTIVE OR
INDUCTIVE LOAD
LEAD TEMPERATURE,
FIG. 2 - TYPICAL INSTANTANEOUS
FORWARD CHARACTERISTICS
20
10
1.0
0.1
.1
.3
.5
.7
.9
1.1
1.3 1.5
1.7 1.9 2.1
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE, VOLTS
TJ=25℃
PULSE WIDTH=300us 1% DUTY CYCLE
SM107~
SM1010
SM105~
SM106
SM5817
SM5818
SM5819


Số phần tương tự - SM5818

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rectron Semiconductor
SM5818 RECTRON-SM5818 Datasheet
191Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 20 to 40 Volts CURRENT 1.0 Ampere)
logo
MIC GROUP RECTIFIERS
SM5818 MIC-SM5818 Datasheet
59Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Microdiode Electronics ...
SM5818 CHENDA-SM5818 Datasheet
615Kb / 2P
   SCHOTTKY
logo
Bytes
SM5818 BYTES-SM5818 Datasheet
147Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
SM5818 SEMTECH_ELEC-SM5818 Datasheet
115Kb / 1P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results

Mô tả tương tự - SM5818

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Frontier Electronics.
FM120-N FRONTIER-FM120-N Datasheet
119Kb / 2P
   1A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Chip Integration Techno...
B120W CITC-B120W Datasheet
90Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
B140WS CITC-B140WS Datasheet
459Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SK12A CITC-SK12A Datasheet
152Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SK12AS CITC-SK12AS Datasheet
459Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SK12B CITC-SK12B Datasheet
96Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SL12A CITC-SL12A Datasheet
91Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SLS12B CITC-SLS12B Datasheet
91Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
B120LWG-S CITC-B120LWG-S Datasheet
90Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SKL16ASG CITC-SKL16ASG Datasheet
459Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SLL12AS CITC-SLL12AS Datasheet
90Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com