công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SA100(C)-LFR bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Frontier Electronics.

tên linh kiện SA100(C)-LFR
Giải thích chi tiết về linh kiện  500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FRONTIER [Frontier Electronics.]
Trang chủ  http://www.frontierusa.com
Logo FRONTIER - Frontier Electronics.

SA100(C)-LFR bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Frontier Electronics.

  SA100(C)-LFR Datasheet HTML 1Page - Frontier Electronics. SA100(C)-LFR Datasheet HTML 2Page - Frontier Electronics. SA100(C)-LFR Datasheet HTML 3Page - Frontier Electronics. SA100(C)-LFR Datasheet HTML 4Page - Frontier Electronics. SA100(C)-LFR Datasheet HTML 5Page - Frontier Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
SA5.0(C)-LFR THRU SA170(C)A-LFR
Page: 4
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES SA5.0(C)-LFR THRU SA170(C)A-LFR
FIG. 7 - INCREMENTAL CLAMPING VOLTAGE CURVE
UNIDIRECTIONAL
100
80
60
50
40
30
20
10
8.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.8
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.5 0.7 1.0
2.0
3.0 4.05.0 7.0 10
20
30 40 50
Ipp, Peak Pulse Current ,Amps
Waveform:
8
×20 lmpulse
△ Vc=Vc-V
(BR)
SA170-LF
SA30-LF
SA40-LF
SA12-LF
SA15-LF
SA18-LF
SA24-LF
SA9.0-LF
SA5.0-LF
SA54-LF
SA70-LF
SA110-LF
FIG. 8 - INCREMENTAL CLAMPING VOLTAGE CURVE
UNIDIRECTIONAL
100
80
60
50
40
30
20
10
8.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.8
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.5 0.7
1.0 2.0 3.0
4.0 5.0 7.0
10
20 30
40 50
Ipp, Peak Pulse Current ,Amps
Waveform:
10
×1000 lmpulse
△ Vc=Vc-V
(BR)
SA170-LF
SA40-LF
SA24-LF
SA15-LF
SA5.0-LF
SA9.0-LF
SA70-LF
SA110-LF
FIG. 9 - INCREMENTAL CLAMPING VOLTAGE CURVE
BIDIRECTIONAL
100
80
60
50
40
30
20
10
8.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.8
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.5 0.7 1.0
2.0 3.0 4.0 5.0 7.0
10
20 30
40 50
Ipp, Peak Pulse Current ,Amps
Waveform:
8
×20 lmpulse
△ Vc=Vc-V
(BR)
SA170C-LF
SA6.5C-LF
SA9.0C-LF
SA15C-LF
SA24C-LF
SA30C-LF
SA40C-LF
SA60C-LF
SA70C-LF
SA110C-LF
FIG. 10 - INCREMENTAL CLAMPING VOLTAGE CURVE
BIDIRECTIONAL
100
80
60
50
40
30
20
10
8.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.8
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.5 0.7 1.0
2.0 3.0 4.0 5.0 7.0
10
20 30
40 50
Ipp, Peak Pulse Current ,Amps
Waveform:
10
×1000 lmpulse
△ Vc=Vc-V
(BR)
SA170C-LF
SA24C-LF
SA6.5C-LF
SA9.0C-LF
SA15C-LF
SA40C-LF
SA70C-LF
SA110C-LF


Số phần tương tự - SA100(C)-LFR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Comchip Technology
SA100(C)-G COMCHIP-SA100(C)-G Datasheet
145Kb / 7P
   Axial Lead Transient Voltage Suppressor
More results

Mô tả tương tự - SA100(C)-LFR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Won-Top Electronics
SA180 WTE-SA180 Datasheet
72Kb / 5P
   500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Diodes Incorporated
SA20A-T DIODES-SA20A-T Datasheet
202Kb / 4P
   500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Won-Top Electronics
SA5.0 WTE-SA5.0_06 Datasheet
82Kb / 6P
   500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Diodes Incorporated
SA26A-T DIODES-SA26A-T Datasheet
202Kb / 4P
   500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Frontier Electronics.
SA5.0(C) FRONTIER-SA5.0(C) Datasheet
132Kb / 5P
   500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SA5.0 LUGUANG-SA5.0 Datasheet
196Kb / 3P
   500W Transient Voltage Suppressor
logo
Diodes Incorporated
SA5V0A DIODES-SA5V0A Datasheet
66Kb / 3P
   500W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
DS21501 Rev. 10 - 2
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SA5V0CA LUGUANG-SA5V0CA Datasheet
2Mb / 3P
   500W Transient Voltage Suppressor
logo
Sensitron
1N6102A SENSITRON-1N6102A_08 Datasheet
50Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressor Diode, 500W
SS6102A SENSITRON-SS6102A Datasheet
50Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressor Diode, 500W
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com