công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DL4734A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Frontier Electronics.

tên linh kiện DL4734A
Giải thích chi tiết về linh kiện  1WATT MELF ZENER DIODE
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FRONTIER [Frontier Electronics.]
Trang chủ  http://www.frontierusa.com
Logo FRONTIER - Frontier Electronics.

DL4734A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Frontier Electronics.

  DL4734A Datasheet HTML 1Page - Frontier Electronics. DL4734A Datasheet HTML 2Page - Frontier Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
DL4728A THRU DL4753A
Page: 1
Frontier Electronics Corp.
667 E. COCHRAN STREET, SIMI VALLEY, CA 93065
TEL: (805) 522-9998
FAX: (805) 522-9989
E-mail: frontiersales@frontierusa.com
Web: http://www.frontierusa.com
1WATT MELF ZENER DIODE
DL4728A THRU DL4753A
FEATURES
LOW COST
SMALL SIZE
MECHANICAL DATA
CASE: MELF DIMENSIONS
IN INCHES AND (MILLIMETERS)
TERMINALS:
SOLDERABLE PER MIL-STD -202, METHOD 208
POLARITY: COLOR BAND DENOTES CATHODE
MOUNTING POSITION: ANY
WEIGHT: 0.135 GRAMS
MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS RATINGS AT 25
°C AMBIENT TEMPERATURE UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED STORAGE AND OPERATING TEMPERATURE RANGE -55 TO + 150
°C
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25
℃ UNLESS OTHERWISE NOTED) VF=1.2V MAX, IF = 200mA FOR ALL TYPES
MAXIMUM ZENER IMPEDANCE
LEAKAGE CURRENT
JEDEC
TYPE NO
NOMINAL
ZENER
VOLTAGE
VZ@ IZT
VOLTS
TEST
CURRENT
IZT
mA
ZZT @ IZT
OHMS
ZZK @ IZK
OHMS
IZK
mA
IR
μA MAX
VR
VOLTS
SURGE
CURRENT
@ TA=25
IR-mA
DL4728A
DL4729A
DL4730A
DL4731A
DL4732A
DL4733A
DL4734A
DL4735A
DL4736A
DL4737A
DL4738A
DL4739A
DL4740A
DL4741A
DL4742A
DL4743A
DL4744A
DL4745A
DL4746A
DL4747A
DL4748A
DL4749A
DL4750A
DL4751A
DL4752A
DL4753A
3.3
3.6
3.9
4.3
4.7
5.1
5.6
6.2
6.8
7.5
8.2
9.1
10
11
12
13
15
16
18
20
22
24
27
30
33
36
76
69
64
58
53
49
45
41
37
34
31
28
25
23
21
19
17
15.5
14
12.5
11.5
10.5
9.5
8.5
7.5
7.0
10
10
9
9
8
7
5
2
3.5
4
4.5
5
7
8
9
10
14
16
20
22
23
25
35
40
45
50
400
400
400
400
500
550
600
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
750
750
750
750
750
1000
1000
1000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
100
100
50
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
7.6
8.4
9.1
9.9
11.4
12.2
13.7
15.2
16.7
18.2
20.6
22.8
25.1
27.4
1380
1260
1190
1070
970
890
810
730
660
605
550
500
454
414
380
344
304
285
250
225
205
190
170
150
135
125
NOTE: SUFFIX "A" FOR
±5﹪
SOLDERABLE ENDS
.105(2.67)
.095(2.41)
.205(5.2)
.190(4.8)
.022(.60)
.018(.46)


Số phần tương tự - DL4734A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rectron Semiconductor
DL4734A RECTRON-DL4734A Datasheet
24Kb / 2P
   Surface Mount M.E.L.F ZENER DIODE
logo
Yangzhou yangjie electr...
DL4734A YANGJIE-DL4734A Datasheet
191Kb / 3P
   Zener Diodes
logo
Shanghai Leiditech Elec...
DL4734A LEIDITECH-DL4734A Datasheet
688Kb / 4P
   Surface mount zener diodes zener voltag 3.3-100V 1.0Watt Power Dissipation
logo
Dc Components
DL4734A DCCOM-DL4734A Datasheet
188Kb / 2P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLASS SILICON ZENER DIODES
logo
Rugao Dachang Electroni...
DL4734A DACHANG-DL4734A Datasheet
119Kb / 2P
   Low reverse leakage
More results

Mô tả tương tự - DL4734A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
ZS4728A WINNERJOIN-ZS4728A Datasheet
110Kb / 2P
   1WATT MELF ZENER DIODE
logo
Frontier Electronics.
DL4728A-LFR FRONTIER-DL4728A-LFR Datasheet
129Kb / 2P
   1WATT MELF ZENER DIODE
ZUL10-400B FRONTIER-ZUL10-400B Datasheet
119Kb / 2P
   1WATT ZENER DIODE
logo
Formosa MS
Z110 FORMOSA-Z110 Datasheet
54Kb / 2P
   1WATT ZENER DIODE
logo
Frontier Electronics.
ZUL10-200B FRONTIER-ZUL10-200B Datasheet
119Kb / 2P
   1WATT ZENER DIODE
1N4736A FRONTIER-1N4736A Datasheet
127Kb / 2P
   1WATT ZENER DIODE
ZSL10-200B FRONTIER-ZSL10-200B Datasheet
119Kb / 2P
   1WATT ZENER DIODE
logo
Jinan Gude Electronic D...
1EZ110D5 JGD-1EZ110D5 Datasheet
109Kb / 2P
   1WATT SILICON ZENER DIODE
logo
Frontier Electronics.
ZS110-LFR FRONTIER-ZS110-LFR Datasheet
121Kb / 2P
   1WATT SURFACE MOUNT ZENER DIODE
logo
Formosa MS
ZS100L FORMOSA-ZS100L Datasheet
204Kb / 2P
   1WATT SURFACE MOUNT ZENER DIODE
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com