công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BYT56K bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Frontier Electronics.

tên linh kiện BYT56K
Giải thích chi tiết về linh kiện  3A ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FRONTIER [Frontier Electronics.]
Trang chủ  http://www.frontierusa.com
Logo FRONTIER - Frontier Electronics.

BYT56K bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Frontier Electronics.

  BYT56K Datasheet HTML 1Page - Frontier Electronics. BYT56K Datasheet HTML 2Page - Frontier Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
BYT56A THRU BYT56M
Page: 2
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVE BYT56A THRU BYT56M
6
5
4
3
2
1
0
25 50 75 100 125 150 175
AMBIENT TEMPERATURE (
oC)
FIG. 2 -TYPICAL FORWARD
CURRENT DERATING CURVE
Single Phase Half
Wave 60 Hz
Resistive or
Inductive Load
+0.5A
0
-0.25A
-1.0A
Trr
1cm
SET TIME BASE
FOR 10/20 ns/cm
.1
.2
.4
1.0
2
4
10
20
40
100
REVERSE VOLTAGE (V)
200
100
40
20
10
6
4
2
1
BYT56A~56G
BYT56J~56M
TJ=25
oC
FIG. 6 -TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
FIG. 4 -TYPICAL INSTANTANEOUS
FORWARD CHARACTERISTICS
100
10
1
.1
.01
0
.2
.4
.6
.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
300
200
100
0
1
10
100
1000
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
8.3 ms Single Half Sine Wave
(JEDEC Method)
FIG. 5 -MAXIMUM NON-REPETITIVE
FORWARD SURGE CURRENT
FIG. 3 -TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
1000
100
10
1
0.1
20
40
60
80
100
120
140
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE (%)
TJ=25
oC
TJ=80
oC
TJ=125
oC
FIG. 1-TEST CIRCUIT DIAGRAM AND REVERSE
RECOVERY TIME CHARACTERISTIC
PULSE
GENERATOR
( NOTE 2 )
(+)
25 Vdc
(approx)
(-)
D.U.T.
1
Ω
NON
INDUCTIVE
OSCILLOSCOPE
( NOTE 1 )
50
Ω
NO INDUCTIVE
10
Ω
NO INDUCTIVE
(-)
(+)
NOTE: 1. RISE TIME=7ns MAX. INPUT
IMPEDANCE=1 MOhms 22PF
2. RISE TIME =10ns MAX. SOURCE
IMPEDANCE=50OHMS


Số phần tương tự - BYT56K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BYT56K VISHAY-BYT56K Datasheet
42Kb / 4P
   Fast Silicon Mesa Rectifiers
Rev. 2, 24-Jun-98
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BYT56K BILIN-BYT56K Datasheet
92Kb / 2P
   HIGH EFFICIENCY ECTIFIERS
logo
Vishay Siliconix
BYT56K VISHAY-BYT56K Datasheet
124Kb / 5P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.6, 13-Apr-05
logo
EIC discrete Semiconduc...
BYT56K EIC-BYT56K Datasheet
44Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Vishay Siliconix
BYT56K VISHAY-BYT56K Datasheet
103Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 30-Jul-10
More results

Mô tả tương tự - BYT56K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Frontier Electronics.
HER301G FRONTIER-HER301G Datasheet
970Kb / 2P
   3A ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
HER301 FRONTIER-HER301 Datasheet
129Kb / 2P
   3A ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Diodes Incorporated
PDU340 DIODES-PDU340_16 Datasheet
486Kb / 6P
   3A ULTRA-FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Frontier Electronics.
HER301-LFR FRONTIER-HER301-LFR Datasheet
129Kb / 2P
   3A ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Diodes Incorporated
PDU340 DIODES-PDU340 Datasheet
130Kb / 4P
   3A ULTRA-FAST RECOVERY RECTIFIER
DS30758 Rev. 2 - 2
logo
Frontier Electronics.
UF5400-LFR FRONTIER-UF5400-LFR Datasheet
129Kb / 2P
   3A ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
UF5400G FRONTIER-UF5400G Datasheet
129Kb / 2P
   3A GLASS PASSIVATED ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
FUF5400 FRONTIER-FUF5400 Datasheet
134Kb / 2P
   3A GLASS PASSIVATED ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
UF5400G-LFR FRONTIER-UF5400G-LFR Datasheet
129Kb / 2P
   3A GLASS PASSIVATED ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
US3A-LFR FRONTIER-US3A-LFR Datasheet
130Kb / 2P
   3A ULTRA FAST RECOVERY SURFACE MOUNT RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com