công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BYT54D bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Frontier Electronics.

tên linh kiện BYT54D
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FRONTIER [Frontier Electronics.]
Trang chủ  http://www.frontierusa.com
Logo FRONTIER - Frontier Electronics.

BYT54D bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Frontier Electronics.

  BYT54D Datasheet HTML 1Page - Frontier Electronics. BYT54D Datasheet HTML 2Page - Frontier Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
BYT54A THRU BYT54M
Page: 2
1cm
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVE BYT54A THRU BYT54M
FIG. 3-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
20
40
60
80
100
120
140
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE (%)
1000
100
10
1
0.1
TJ=25
oC
TJ=80
oC
TJ=125
oC
FIG. 5-MAXIMUN NON-REPETITIVE
FORWARD SURGE CURRENT
50
40
30
20
10
0
0
1
2
4 6
10
20
40
60
100
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
8.3 ms Single Half Sine Wave
(JEDEC Method)
FIG. 6-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
.1
.2
.4
1.0 2
4
10
20
40
100
REVERSE VOLTAGE (V)
200
100
40
20
10
6
4
2
1
TJ=25
oC
FIG. 4-TYPICAL INSTANTANEOUS
FORWARD CHARACTERISTICS
.2
.4
.6
.8
1.0
1.2 1.4 1.6 1.8
2.0
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
100
10
1
.1
.01
2.0
1.0
0
25 50 75 100 125 150 175
AMBIENT TEMPERATURE (
oC)
FIG. 2-TYPICAL FORWARD
CURRENT DERATING CURVE
Single Phase Half
Wave 60 Hz
Resistive or
Inductive Load
+0.5A
0
-0.25A
-1.0A
Trr
SET TIME BASE
FOR 10/20 ns/cm
FIG. 1-TEST CIRCUIT DIAGRAM AND REVERSE
RECOVERY TIME CHARACTERISTIC
PULSE
GENERATOR
( NOTE 2 )
(+)
25 Vdc
(approx)
(-)
D.U.T.
1
Ω
NON
INDUCTIVE
OSCILLOSCOPE
( NOTE 1 )
50
Ω
NO INDUCTIVE
10
Ω
NO INDUCTIVE
(-)
(+)
NOTE: 1. RISE TIME=7ns MAX. INPUT
IMPEDANCE=1 MOhms 22PF
2. RISE TIME =10ns MAX. SOURCE
IMPEDANCE=50OHMS


Số phần tương tự - BYT54D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BYT54D VISHAY-BYT54D Datasheet
43Kb / 4P
   Fast Silicon Mesa Rectifiers
Rev. 2, 24-Jun-98
BYT54D VISHAY-BYT54D Datasheet
115Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 25-Aug-10
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BYT54D LUGUANG-BYT54D Datasheet
240Kb / 2P
   High Efficiency Rectifiers
logo
Vishay Siliconix
BYT54D VISHAY-BYT54D Datasheet
121Kb / 5P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.8, 11-Sep-12
logo
Diode Semiconductor Kor...
BYT54D DSK-BYT54D Datasheet
444Kb / 2P
   HIGH EFFICIENCY RECTIFIERS
More results

Mô tả tương tự - BYT54D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Frontier Electronics.
HER101 FRONTIER-HER101 Datasheet
130Kb / 2P
   1A ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
HER101-LFR FRONTIER-HER101-LFR Datasheet
131Kb / 2P
   1A ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
BYT54A-LFR FRONTIER-BYT54A-LFR Datasheet
127Kb / 2P
   1A ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
UF4001-LFR FRONTIER-UF4001-LFR Datasheet
128Kb / 2P
   1A ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
FUF4001 FRONTIER-FUF4001 Datasheet
128Kb / 2P
   1A ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
First Silicon Co., Ltd
HS1AF FS-HS1AF Datasheet
405Kb / 2P
   1A SURFACE MOUNT ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
logo
Frontier Electronics.
MURS105 FRONTIER-MURS105 Datasheet
131Kb / 2P
   1A ULTRA FAST RECOVERY SURFACE MOUNT RECTIFIER
UF4001G FRONTIER-UF4001G Datasheet
128Kb / 2P
   1A GLASS PASSIVATED ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
UF4001G-LFR FRONTIER-UF4001G-LFR Datasheet
129Kb / 2P
   1A GLASS PASSIVATED ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER
MURS105-LFR FRONTIER-MURS105-LFR Datasheet
131Kb / 2P
   1A ULTRA FAST RECOVERY SURFACE MOUNT RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com