công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4759A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Frontier Electronics.

tên linh kiện 1N4759A
Giải thích chi tiết về linh kiện  1WATT ZENER DIODE
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FRONTIER [Frontier Electronics.]
Trang chủ  http://www.frontierusa.com
Logo FRONTIER - Frontier Electronics.

1N4759A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Frontier Electronics.

  1N4759A Datasheet HTML 1Page - Frontier Electronics. 1N4759A Datasheet HTML 2Page - Frontier Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
1N4736A THRU 1N4764A
Page: 1
Frontier Electronics Corp.
667 E. COCHRAN STREET, SIMI VALLEY, CA 93065
TEL: (805) 522-9998
FAX: (805) 522-9989
E-mail: frontiersales@frontierusa.com
Web: http://www.frontierusa.com
1WATT ZENER DIODE
1N4736A THRU 1N4764A
FEATURES
LOW COST
SMALL SIZE
MECHANICAL DATA
CASE DO-41, DIMENSIONS IN INCHES AND (MILLIMETERS)
TERMINALS: AXIAL LEADS, SOLDERABLE PER MIL-STD -202,
METHOD 208
POLARITY: COLOR BAND DENOTES CATHODE
MOUNTING POSITION: ANY
WEIGHT: 0.34 GRAMS
MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS RATINGS AT 25
°C AMBIENT TEMPERATURE UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED STORAGE AND OPERATING TEMPERATURE RANGE -55
°C TO + 150°C
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25 ºC UNLESS OTHERWISE NOTED) VF=1.2V MAX, IF = 200mA FOR ALL TYPES
MAXIMUM ZENER IMPEDANCE
LEAKAGE CURRENT
JEDEC
TYPE NO
NOMINAL
ZENER
VOLTAGE
VZ@ IZT
VOLTS
TEST
CURRENT
IZT
mA
ZZT @ IZT
OHMS
ZZK @ IZK
OHMS
IZK
mA
IR
μA MAX
VR
VOLTS
SURGE
CURRENT
@ TA=25ºC
IR-mA
1N4736A
1N4737A
1N4738A
1N4739A
1N4740A
1N4741A
1N4742A
1N4743A
1N4744A
1N4745A
1N4746A
1N4747A
1N4748A
1N4749A
1N4750A
1N4751A
1N4752A
1N4753A
1N4754A
1N4755A
1N4756A
1N4757A
1N4758A
1N4759A
1N4760A
1N4761A
1N4762A
1N4763A
1N4764A
6.8
7.5
8.2
9.1
10
11
12
13
15
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
43
47
51
56
62
68
75
82
91
100
37
34
31
28
25
23
21
19
17
15.5
14
12.5
11.5
10.5
9.5
8.5
7.5
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
3.7
3.3
3
2.8
2.5
3.5
4
4.5
5
7
8
9
10
14
16
20
22
23
25
35
40
45
50
60
70
80
95
110
125
150
175
200
250
350
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
750
750
750
750
750
1000
1000
1000
1000
1500
1500
1500
2000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
1
0.5
0.5
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
6
7
7.6
8.4
9.1
9.9
11.4
12.2
13.7
15.2
16.7
18.2
20.6
22.8
25.1
27.4
29.7
32.7
35.8
38.8
42.6
47.1
51.7
56
62.2
69.2
76
660
605
550
500
454
414
380
344
304
285
250
225
205
190
170
150
135
125
115
110
95
90
80
70
65
60
55
50
45
NOTE: SUFFIX "A" FOR ± 5%.
.205(5.2)
.166(4.2)
1.0(25.4)
MIN
.034(0.9)
.028(0.7)
1.0(25.4)
MIN
.107(2.7)
.080(2.0)


Số phần tương tự - 1N4759A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
1N4759A VISHAY-1N4759A Datasheet
40Kb / 4P
   Silicon Power Z-Diodes
Rev. 2, 01-Apr-99
logo
Suntan Capacitors
1N4759A SUNTAN-1N4759A Datasheet
475Kb / 5P
   For use in stabilizing and clipping circuits with high
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N4759A TSC-1N4759A Datasheet
5Mb / 5P
   Glass Passivated Junction Silicon Zener Diode
logo
List of Unclassifed Man...
1N4759A ETC-1N4759A Datasheet
190Kb / 2P
   1W ZENER DIODE
logo
Anova Technologies CO.,...
1N4759A ANOVA-1N4759A Datasheet
240Kb / 3P
   Axial Lead Zener Diodes
More results

Mô tả tương tự - 1N4759A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Frontier Electronics.
ZUL10-400B FRONTIER-ZUL10-400B Datasheet
119Kb / 2P
   1WATT ZENER DIODE
logo
Formosa MS
Z110 FORMOSA-Z110 Datasheet
54Kb / 2P
   1WATT ZENER DIODE
logo
Frontier Electronics.
ZUL10-200B FRONTIER-ZUL10-200B Datasheet
119Kb / 2P
   1WATT ZENER DIODE
ZSL10-200B FRONTIER-ZSL10-200B Datasheet
119Kb / 2P
   1WATT ZENER DIODE
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
ZS4728A WINNERJOIN-ZS4728A Datasheet
110Kb / 2P
   1WATT MELF ZENER DIODE
logo
Jinan Gude Electronic D...
1EZ110D5 JGD-1EZ110D5 Datasheet
109Kb / 2P
   1WATT SILICON ZENER DIODE
logo
Frontier Electronics.
ZS110-LFR FRONTIER-ZS110-LFR Datasheet
121Kb / 2P
   1WATT SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DL4728A FRONTIER-DL4728A Datasheet
128Kb / 2P
   1WATT MELF ZENER DIODE
DL4728A-LFR FRONTIER-DL4728A-LFR Datasheet
129Kb / 2P
   1WATT MELF ZENER DIODE
logo
Formosa MS
ZS100L FORMOSA-ZS100L Datasheet
204Kb / 2P
   1WATT SURFACE MOUNT ZENER DIODE
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com