công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M-920254-2.5-8A bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Tyco Electronics

tên linh kiện M-920254-2.5-8A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Label format - Old format order code cross reference
Download  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

M-920254-2.5-8A bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Tyco Electronics

Back Button M-920254-2.5-8A Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics M-920254-2.5-8A Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics M-920254-2.5-8A Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics M-920254-2.5-8A Datasheet HTML 5Page - Tyco Electronics M-920254-2.5-8A Datasheet HTML 6Page - Tyco Electronics M-920254-2.5-8A Datasheet HTML 7Page - Tyco Electronics M-920254-2.5-8A Datasheet HTML 8Page - Tyco Electronics M-920254-2.5-8A Datasheet HTML 9Page - Tyco Electronics M-920254-2.5-8A Datasheet HTML 10Page - Tyco Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 48 page
background image
91
Catalog 1654227
Dimensions not italicized are
Dimensions are shown for
USA: 1-800-522-6752
South America: 55-11-3611-1514
Revised 04-07
in millimeters while dimensions
reference purposes only.
Canada: 1-905-470-4425
Hong Kong: 852-2735-1628
in inches are italicized.
Specifications subject
Mexico: 01-800-733-8926
Japan: 81-44-844-8013
www.tycoelectronics.com
to change.
C. America: 52-55-5-729-0425
UK: 44-141-810-8967
CP Clear polyester labels
Thermal Transfer
Product dimensions
Product
Package
Labels
Label width (A)
Label height (B)
Horizontal repeat (C)
Vertical repeat (D)
Web width (E)
order code
quantity
across
mm
inches
mm
inches
mm
inches
mm
inches
mm
inches
CP-254097-10-X
10,000
3
25.4
1.000
9.7
0.380
27.9
1.100
12.7
0.500
87.4
3.440
CP-254127-10-X
10,000
3
25.4
1.000
12.7
0.500
27.9
1.100
16.9
0.666
87.4
3.440
CP-381064-10-X
10,000
1
38.1
1.500
6.4
0.250
N/A
N/A
9.5
0.375
44.5
1.750
CP-381127-5-X
5,000
2
38.1
1.500
12.7
0.500
44.2
1.738
15.9
0.625
88.2
3.472
CP-381191-5-X
5,000
2
38.1
1.500
19.1
0.750
43.2
1.700
22.2
0.875
87.6
3.450
CP-406254-1.5-X
1,500
2
40.6
1.600
25.4
1.000
55.9
2.200
38.1
1.500
102.9
4.050
CP-508127-5-X
5,000
1
50.8
2.000
12.7
0.500
N/A
N/A
15.9
0.625
56.9
2.240
CP-508254-5-X
5,000
1
50.8
2.000
25.4
1.000
N/A
N/A
28.6
1.125
57.2
2.250
CP-508318-2.5-X
2,500
1
50.8
2.000
31.8
1.250
N/A
N/A
34.9
1.375
56.9
2.240
CP-699254-5-X
5,000
1
69.9
2.750
25.4
1.000
N/A
N/A
28.6
1.125
76.2
3.000
CP-762254-5-X
5,000
1
76.2
3.000
25.4
1.000
N/A
N/A
28.6
1.125
82.3
3.240
CP-762508-2.5-X
2,500
1
76.2
3.000
50.8
2.000
N/A
N/A
54.0
2.125
82.3
3.240
CP-101635-2.5-X
2,500
1
101.6
4.000
63.5
2.500
N/A
N/A
66.7
2.625
107.7
4.240
** N
NO
OT
TE
E:: S
Stta
an
nd
da
arrd
d F
Fo
orrm
ma
att N
No
ott C
Co
om
mp
pa
attiib
blle
e w
wiitth
h T
T2
20
00
0 P
Prriin
ntte
errss


Số phần tương tự - M-920254-2.5-8A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Clare, Inc.
M-949-01 CLARE-M-949-01 Datasheet
214Kb / 3P
   Line Sense Relay
M-949-11 CLARE-M-949-11 Datasheet
94Kb / 3P
   Line Sense Relay
M-959 CLARE-M-959 Datasheet
123Kb / 5P
   Dial Pulse Counter and Hook Status Monitor
M-980-02 CLARE-M-980-02 Datasheet
181Kb / 6P
   3V/5V General Purpose Call Progress Tone Detector
logo
IXYS Corporation
M-980-02 IXYS-M-980-02 Datasheet
206Kb / 7P
   3V/5V General Purpose Call Progress Tone Detector
More results

Mô tả tương tự - M-920254-2.5-8A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silan Microelectronics ...
SC9244 SILAN-SC9244 Datasheet
259Kb / 11P
   REMOTE CONTROL TRANSMITTER OF 9012 CODE FORMAT
SC50462 SILAN-SC50462 Datasheet
299Kb / 11P
   INFRARED REMOTE CONTROL TRANSMITTER OF 50462 CODE FORMAT
SC3004 SILAN-SC3004 Datasheet
197Kb / 9P
   INFRARED REMOTE CONTROL TRANSMITTER OF 3004 CODE FORMAT
SC3010 SILAN-SC3010 Datasheet
330Kb / 14P
   INFRARED REMOTE CONTROL TRANSMITTER OF RC5 CODE FORMAT
SC9243 SILAN-SC9243 Datasheet
1,015Kb / 14P
   INFRARED REMOTE CONTROL TRANSMITTER OF 9012 CODE FORMAT
logo
ILLUMINANT CO., LTD
IG0903N-6FBD-183 ILLUMINANT-IG0903N-6FBD-183 Datasheet
54Kb / 1P
   Display Format: 96X32
logo
Microchip Technology
MCP37210-200 MICROCHIP-MCP37210-200 Datasheet
3Mb / 116P
   Output Data Format
07/14/15
logo
AverLogic Technologies ...
AL360A AVERLOGIC-AL360A Datasheet
2Mb / 25P
   Video Format Converter
logo
ILLUMINANT CO., LTD
IB1206N-6FWL-217 ILLUMINANT-IB1206N-6FWL-217 Datasheet
51Kb / 1P
   Display Format: 128X64
logo
Littelfuse
D10-59050-030-1 LITTELFUSE-D10-59050-030-1 Datasheet
18Kb / 1P
   UPDATE DRAWING FORMAT
AN
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com