công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS-12-0977 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - FCI connector

tên linh kiện GS-12-0977
Giải thích chi tiết về linh kiện  Conan Micro miniature Connector System
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FCI-CONNECTOR [FCI connector]
Trang chủ  http://www.fciconnect.com
Logo FCI-CONNECTOR - FCI connector

GS-12-0977 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - FCI connector

Back Button GS-12-0977 Datasheet HTML 6Page - FCI connector GS-12-0977 Datasheet HTML 7Page - FCI connector GS-12-0977 Datasheet HTML 8Page - FCI connector GS-12-0977 Datasheet HTML 9Page - FCI connector GS-12-0977 Datasheet HTML 10Page - FCI connector GS-12-0977 Datasheet HTML 11Page - FCI connector GS-12-0977 Datasheet HTML 12Page - FCI connector GS-12-0977 Datasheet HTML 13Page - FCI connector GS-12-0977 Datasheet HTML 14Page - FCI connector Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 17 page
background image
NUMBER
GS-12-0977
TYPE
PRODUCT SPECIFICATION
TITLE
PAGE
REVISION
Conan Micro miniature Connector System
10 of 17
C
AUTHORIZED BY
DATE
Janmy Zhou
Feb. 14, 2012
CLASSIFICATION
UNRESTRICTED
Copyright FCI.
Form E-3701 – Revision C
GS-01-029
9.3
SAMPLE QUANTITIES
Sample quantities for the respective test groups are as follows:
Test
Group
Size (number of
positions)
Connector
Height
Quantity
1
69
4.15
3
2
69
4.15
3
3
3A
21 & 69
21 & 69
4.15 & 7.0
4.15 & 7.0
3 ea.
3 ea.
4
21
7.0
3
5
5A
69
69
7.0
7.0
3
3
6
69
4.15 & 7.0
3 ea.
7
69
7.0
3
8
9 & 21 & 69
7.0
3 ea.
9
69
N/A
3
10
21 & 69
4.15 & 7.0
3 ea.
11
69
7.0
1
11A
69
7.0
1
11B
69
7.0
1
12
69
4.15 & 7.0
1 ea.
13
13A
69
69
4.15
4.15
3
3
PDS: Rev :C
STATUS:Released
Printed: Mar 13, 2012


Số phần tương tự - GS-12-0977

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
FCI connector
GS-12-0974 FCI-CONNECTOR-GS-12-0974 Datasheet
257Kb / 14P
   TRX10GDP0310C1 (SFP LR Module)
More results

Mô tả tương tự - GS-12-0977

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
FCI connector
GS-12-006 FCI-CONNECTOR-GS-12-006 Datasheet
185Kb / 17P
   Conan??Micro miniature Connector System
logo
Tyco Electronics
215460-4 MACOM-215460-4 Datasheet
4Mb / 18P
   AMP Micro-Match Miniature Connector System
logo
FCI connector
91900 FCI-CONNECTOR-91900 Datasheet
451Kb / 7P
   CONAN CONNECTOR ASSEMBLY
91911-21451LF FCI-CONNECTOR-91911-21451LF Datasheet
411Kb / 7P
   CONAN CONNECTOR ASSEMBLY
91931-31125LF FCI-CONNECTOR-91931-31125LF Datasheet
440Kb / 7P
   CONAN CONNECTOR ASSEMBLY
logo
Adam Technologies, Inc.
DE09-SG-22 ADAM-TECH-DE09-SG-22 Datasheet
89Kb / 1P
   MICRO MINIATURE CONNECTOR
DB25-SG-22 ADAM-TECH-DB25-SG-22 Datasheet
87Kb / 1P
   MICRO MINIATURE CONNECTOR
logo
Nel Frequency Controls,...
OC-X87XXXXX NEL-OC-X87XXXXX Datasheet
43Kb / 3P
   Micro-miniature OCXO
logo
ECM Electronics Limited...
VFT8 ECM-VFT8 Datasheet
180Kb / 1P
   Micro Miniature OCXO
logo
List of Unclassifed Man...
VFT8 ETC1-VFT8 Datasheet
180Kb / 1P
   Micro Miniature OCXO
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com