công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS-12-547 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - FCI connector

tên linh kiện GS-12-547
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.8mm BergStak짰 Product Specification
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FCI-CONNECTOR [FCI connector]
Trang chủ  http://www.fciconnect.com
Logo FCI-CONNECTOR - FCI connector

GS-12-547 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - FCI connector

  GS-12-547 Datasheet HTML 1Page - FCI connector GS-12-547 Datasheet HTML 2Page - FCI connector GS-12-547 Datasheet HTML 3Page - FCI connector GS-12-547 Datasheet HTML 4Page - FCI connector GS-12-547 Datasheet HTML 5Page - FCI connector GS-12-547 Datasheet HTML 6Page - FCI connector GS-12-547 Datasheet HTML 7Page - FCI connector GS-12-547 Datasheet HTML 8Page - FCI connector  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
NUMBER
GS-12-547
TYPE
PRODUCT SPECIFICATION
TITLE
PAGE
REVISION
7 of 8
D
AUTHORIZED BY
DATE
0.8mm BergStak® Product Specification
Matthew Cheong
30 Mar 10
CLASSIFICATION
UNRESTRICTED
Copyright FCI
Form E-3334
Rev F
GS-01-001
7.0
QUALIFICATION TEST MATRIX
Table 7.1
TEST GROUP
TEST ITEM
Section
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Visual Examination
6.1.1
1
1
1
11
1
3
1
3
1
3
1
1
1
1
Low Level Contact
Resistance (LLCR)
6.1.2
2 5
7 9
2 4
6 8
10
3
10
2 4
6 8
10
2 4
6 8
2 4
6 8
10
12
2 4
6 8
10 12
14
Dielectric Withstanding
Voltage
6.1.3
3 11
Insulation Resistance
6.1.4
4 10
Current Rating
6.1.5
12
Vibration
6.1.6
7
Shock
6.1.7
9
Mating Force
6.1.8
2 5
8
Un-mating Force
6.1.9
4 6
9
Durability Pre-conditioning
6.1.10
6
3
3
3
3
3
Durability
6.1.10
7
Solderability
6.1.11
2
Resistance To Solder Heat
6.1.12
2
Contact Retention Force
6.1.13
2
Reseating
6.1.14
9
7
11
13
Thermal Shock
6.1.15
5
Temperature Life Pre-
Conditioning
6.1.16
5
5
5
Temperature Life
6.1.16
5
Cyclical Humidity &
Temperature
6.1.17
8
7
Mixed Flowing Gas
7 days unmated
6.1.18
7
Mixed Flowing Gas
7 days mated
6.1.18
9
Mixed Flowing Gas
14 days mated
6.1.18
7
Thermal Disturbance
6.1.19
9
11
Number of Samples
3/3
3
5
3
3
3
3
3
3
5
PDM: Rev:D
Released
.
STATUS:
Printed: Apr 27, 2010


Số phần tương tự - GS-12-547

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
FCI connector
GS-12-006 FCI-CONNECTOR-GS-12-006 Datasheet
185Kb / 17P
   Conan??Micro miniature Connector System
GS-12-008 FCI-CONNECTOR-GS-12-008 Datasheet
164Kb / 10P
   LOW PROFILE VERTICAL CARD CONNECTOR
GS-12-0903 FCI-CONNECTOR-GS-12-0903 Datasheet
271Kb / 16P
   TRX10GVP2010C1 (SFP SR Module)
GS-12-0974 FCI-CONNECTOR-GS-12-0974 Datasheet
257Kb / 14P
   TRX10GDP0310C1 (SFP LR Module)
GS-12-0977 FCI-CONNECTOR-GS-12-0977 Datasheet
174Kb / 17P
   Conan Micro miniature Connector System
More results

Mô tả tương tự - GS-12-547

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
D1B050D00 ETC-D1B050D00 Datasheet
216Kb / 2P
   PRODUCT SPECIFICATION
logo
P-tec Corporation
PCOGJ12864A P-TEC-PCOGJ12864A Datasheet
94Kb / 3P
   PRODUCT SPECIFICATION
logo
COSMO Electronics Corp...
KSA215AC8 COSMO-KSA215AC8_11 Datasheet
124Kb / 2P
   PRODUCT SPECIFICATION
KSA225AC8 COSMO-KSA225AC8_11 Datasheet
124Kb / 2P
   PRODUCT SPECIFICATION
KSA240AC8 COSMO-KSA240AC8_11 Datasheet
124Kb / 2P
   PRODUCT SPECIFICATION
KSA425AC8 COSMO-KSA425AC8_11 Datasheet
124Kb / 2P
   PRODUCT SPECIFICATION
KSD205AC3 COSMO-KSD205AC3_11 Datasheet
120Kb / 2P
   PRODUCT SPECIFICATION
logo
Omron Electronics LLC
G5SB-1A4-DC12 OMRON-G5SB-1A4-DC12 Datasheet
1Mb / 9P
   PRODUCT SPECIFICATION
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BU941P_2015 JMNIC-BU941P_2015 Datasheet
47Kb / 3P
   Product Specification
logo
List of Unclassifed Man...
3963 ETC2-3963 Datasheet
134Kb / 2P
   PRODUCT SPECIFICATION
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com