công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD4685 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD4685
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -32A, 35m廓
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD4685 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD4685_08 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD4685_08 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD4685_08 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD4685_08 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD4685_08 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD4685_08 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD4685_08 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
FDD4685_F085 Rev. C
www.fairchildsemi.com
3
Electrical Characteristics T
J = 25
oC unless otherwise noted
Switching Characteristics
Drain-Source Diode Characteristics
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min
Typ
Max
Units
td(on)
Turn-On Delay Time
VDD = -20V, ID = -8.4A
VGS = -10V, RGEN = 6Ω
-
8
16
ns
tr
Rise Time
-
15
27
ns
td(off)
Turn-Off Delay Time
-
34
55
ns
tf
Fall Time
-
14
26
ns
VSD
Source to Drain Diode Voltage
ISD = -8.4A, VGS=0V
-
-0.85
-1.2
V
trr
Reverse Recovery Time
ISD = -8.4A, dISD/dt = 100A/μs
-30
45
ns
Qrr
Reverse Recovery Charge
-
31
47
nC
This product has been designed to meet the extreme test conditions and environment demanded by the automotive industry. For
a copy of the requirements, see AEC Q101 at: http://www.aecouncil.com/
All Fairchild Semiconductor products are manufactured, assembled and tested under ISO9000 and QS9000 quality systems
certification.
Notes:
1: Starting TJ= 25°C, L = 3mH, IAS= 9A, VGS= 10V, VDD= 40V during the inductor charging time and 0V during the time in avalanche.


Số phần tương tự - FDD4685_08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
FDD4685-F085 ONSEMI-FDD4685-F085 Datasheet
740Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET
September-2017,Rev.2
More results

Mô tả tương tự - FDD4685_08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDS5351 FAIRCHILD-FDS5351 Datasheet
237Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 6.1A, 35m廓
FDD3672 FAIRCHILD-FDD3672_08 Datasheet
431Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -14A, 64m廓
logo
ON Semiconductor
FDD4141-F085 ONSEMI-FDD4141-F085 Datasheet
328Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -50A, 12.3m廓
November-2018, Rev.4
logo
Fairchild Semiconductor
FDD4243 FAIRCHILD-FDD4243_10 Datasheet
431Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -14A, 64m廓
logo
ON Semiconductor
FDD4243-F085 ONSEMI-FDD4243-F085 Datasheet
427Kb / 8P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -14A, 64m廓
September-2017, Rev. 2
logo
Fairchild Semiconductor
FDS4141 FAIRCHILD-FDS4141 Datasheet
217Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -10.8A, 13.0m廓
FDS4141_F085 FAIRCHILD-FDS4141_F085 Datasheet
257Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -10.8A, 19.0m廓
FDD4141 FAIRCHILD-FDD4141_10 Datasheet
272Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -50A, 12.3m廓
FDD4243 FAIRCHILD-FDD4243_07 Datasheet
388Kb / 6P
   40V P-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDD3682 FAIRCHILD-FDD3682_10 Datasheet
426Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100V, 32A, 36m廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com