công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

D-SCE-1K-4.8-50-S1-9 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Tyco Electronics

tên linh kiện D-SCE-1K-4.8-50-S1-9
Giải thích chi tiết về linh kiện  D-SCE Fluid resistant heat-shrinkable wire identification sleeves
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

D-SCE-1K-4.8-50-S1-9 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Tyco Electronics

  D-SCE-1K-4.8-50-S1-9 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics D-SCE-1K-4.8-50-S1-9 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
D-SCE Fluid resistant heat-shrinkable wire identification sleeves
13
Catalog 1654227
Dimensions not italicized are
Dimensions are shown for
USA: 1-800-522-6752
South America: 55-11-3611-1514
Revised 04-07
in millimeters while dimensions
reference purposes only.
Canada: 1-905-470-4425
Hong Kong: 852-2735-1628
in inches are italicized.
Specifications subject
Mexico: 01-800-733-8926
Japan: 81-44-844-8013
www.tycoelectronics.com
to change.
C. America: 52-55-5-729-0425
UK: 44-141-810-8967
Heat-Shrink/Cable Markers
Ordering information
Available sizes and formats
Inside diameter
Ordering
D (min)
d (max)
Recommended
description
As supplied
After recovery
use range
mm
inches
mm
inches
mm
inches
D-SCE-1K- 2.4-50-<color>
2.39
0.094
0.79
0.031
0.81 - 1.90
0.032 - 0.075
D-SCE-1K- 3.2-50-<color>
3.18
0.125
1.07
0.043
1.11 - 2.66
0.044 - 0.105
D-SCE-1K- 4.8-50-<color>
4.75
0.187
1.57
0.063
1.75 - 4.06
0.069 - 0.160
D-SCE-1K- 6.4-50-<color>
6.35
0.250
2.11
0.084
2.31 - 5.46
0.091 - 0.215
D-SCE-1K- 9.5-50-<color>
9.53
0.375
3.18
0.125
3.47 - 8.12
0.137 - 0.320
D-SCE-1K-12-50-<color>
12.70
0.500
4.22
0.167
4.64 - 10.79
0.183 - 0.425
D-SCE-1K-18-50-<color>
19.05
0.750
6.35
0.250
6.99 - 16.25
0.275 - 0.640
D-SCE-1K-25-50-<color>
25.40
1.000
8.46
0.333
9.29 - 21.59
0.366 - 0.850
D-SCE-1K-38-50-<color>*
38.10
1.500
19.05
0.750
20.95 - 33.02
0.825 - 1.300
* 2:1 shrink ratio
Total width as supplied 90.18 mm (3.550 inches) including tape and carrier width.
Options
Prescoring
Perforated score to produce multiple marker sleeves from each D-SCE sleeve.
Standard
Side scored
Number of prescores
1 prescore
2 prescores
3 prescores
Code
S1
S2
S3
Package sizes
Standard
1K - 1000 piece packages available for all D-SCE sizes
Nonstandard
Larger pack sizes are available. Please contact Tyco Electronics.
Colors
Standard
White
Yellow
Code
9
4
Nonstandard
Pink
Blue
Code
2L
6
Ordering information: Specify product name, pack size, sleeve size, prescore, format and color.
Ordering example: D-SCE-1K-6.4-50-S2-4
SOG-ER33-3 BT-M
50mm
(nom )
SOG-ER32-3 BT-M
SOG-ER13-3 BT-M
D
d


Số phần tương tự - D-SCE-1K-4.8-50-S1-9

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
D-SCE-1K-4.8-50 MACOM-D-SCE-1K-4.8-50 Datasheet
5Mb / 85P
   tyco electronics contents
More results

Mô tả tương tự - D-SCE-1K-4.8-50-S1-9

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
EC6504-000 MACOM-EC6504-000 Datasheet
5Mb / 85P
   TMS-SCE Military grade heat shrinkable wire identification sleeves
002308-000 MACOM-002308-000 Datasheet
5Mb / 85P
   HX-SCE Low fire hazard heat-shrinkable wire identification sleeves
RT-555-3 MACOM-RT-555-3 Datasheet
238Kb / 4P
   High Temperature, Heat-Shrinkable, Fluid Resistant Sealing Sleeves
RPS-1K-22-18 MACOM-RPS-1K-22-18 Datasheet
266Kb / 2P
   RPS Commercial grade heat-shrinkable wire identification sleeves
RT-1116 MACOM-RT-1116 Datasheet
67Kb / 7P
   Thermofit DR-25 Tubing Elastomeric, Fluid Resistant, Abrasion Resistant, Flexible, Heat-Shrinkable
logo
TE Connectivity Ltd
DR-25 TEC-DR-25 Datasheet
107Kb / 2P
   Heat-Shrinkable Tubing
logo
Alpha Wire
FIT350 ALPHAWIRE-FIT350 Datasheet
25Kb / 3P
   Heat Shrinkable Tubing
logo
TE Connectivity Ltd
TTDS-263 TEC-TTDS-263 Datasheet
3Mb / 4P
   ZHD-SCE LOW FIRE HAZARD DIESEL RESISTANT
logo
List of Unclassifed Man...
SH275-4 ETC2-SH275-4 Datasheet
85Kb / 3P
   Heat Shrinkable Irradiated Polyolefin Tubing
WB26SM ETC2-WB26SM Datasheet
62Kb / 1P
   WIRE WRAPPING BITS & SLEEVES
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com