công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10XS3535 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MC10XS3535
Giải thích chi tiết về linh kiện  Smart Front Corner Light Switch
Download  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC10XS3535 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Freescale Semiconductor, Inc

  MC10XS3535 Datasheet HTML 1Page - Freescale Semiconductor, Inc MC10XS3535 Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MC10XS3535 Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MC10XS3535 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MC10XS3535 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MC10XS3535 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MC10XS3535 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MC10XS3535 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MC10XS3535 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 45 page
background image
Analog Integrated Circuit Device Data
2
Freescale Semiconductor
10XS3535
INTERNAL BLOCK DIAGRAM
INTERNAL BLOCK DIAGRAM
VCC
VBAT
CP
GND
Over-temperature
Prewarning
Selectable Output Current
Logic
Internal
Regulator
Gate Drive
OUT1
CSNS
CS
SO
SI
SCLK
CLOCK
LIMP
FLASHER
IGN
OUT2
OUT1
OUT2
Recopy (Analog MUX)
OUT3
OUT3
OUT4
OUT5
FETIN
FETOUT
Driver for External
MOSFET
OUT5
Vcc failure
Open Load
Over-temperature
Detection
RST
OUT4
RDWN
Over-current
Detection
Detection
detection
OV/UV/POR
detections
Charge
drain/gate clamp
Pump
FOG
Temperature
Feedback
RDWN
RUP
VCC
LED Control
Current Recopy
Synchronization
Figure 2. 10XS3535 Simplified Internal Block Diagram


Số phần tương tự - MC10XS3535

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MC10XS3412 FREESCALE-MC10XS3412 Datasheet
2Mb / 51P
   Quad High Side Switch (Dual 10m廓, Dual 12m廓)
MC10XS3412 FREESCALE-MC10XS3412 Datasheet
1Mb / 53P
   Quad High Side Switch (Dual 10 mOhm, Dual 12 mOhm)
logo
NXP Semiconductors
MC10XS3412 NXP-MC10XS3412 Datasheet
1Mb / 60P
   Quad high-side switch (dual 10 mOhm, dual 12 mOhm)
logo
Freescale Semiconductor...
MC10XS3412CHFK FREESCALE-MC10XS3412CHFK Datasheet
1Mb / 51P
   Quad High Side Switch (Dual 10 mOhm, Dual 12 mOhm)
logo
NXP Semiconductors
MC10XS3412CHFK NXP-MC10XS3412CHFK Datasheet
1Mb / 60P
   Quad high-side switch (dual 10 mOhm, dual 12 mOhm)
More results

Mô tả tương tự - MC10XS3535

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
33480 FREESCALE-33480 Datasheet
989Kb / 39P
   Smart Front Corner Light
35XS3500 FREESCALE-35XS3500_V12 Datasheet
1Mb / 47P
   Smart Rear Corner Light Switch(penta 35 mOhm)
logo
NXP Semiconductors
MC35XS3500 NXP-MC35XS3500 Datasheet
2Mb / 45P
   Smart Rear Corner Light Switch (Penta 35 mOhm)
Rev. 8.0, 8/2013
logo
Freescale Semiconductor...
10XS3535 FREESCALE-10XS3535 Datasheet
1Mb / 43P
   Smart Front Corner Light Switch (Triple 10 m廓 and Dual 35 m廓)
35XS3500 FREESCALE-35XS3500 Datasheet
1Mb / 41P
   Smart Rear Corner Light Switch (Penta 35 m廓)
logo
Skyworks Solutions Inc.
SE2438T SKYWORKS-SE2438T Datasheet
1Mb / 13P
   Smart Energy Front-End Module
logo
Texas Instruments
UC37132N TI1-UC37132N Datasheet
121Kb / 13P
[Old version datasheet]   Smart Power Switch
logo
List of Unclassifed Man...
TL-SG2216 ETC2-TL-SG2216 Datasheet
1Mb / 4P
   Gigabit Smart Switch
logo
Texas Instruments
UC17131 TI-UC17131 Datasheet
90Kb / 10P
[Old version datasheet]   Smart Power Switch
logo
STMicroelectronics
L9651 STMICROELECTRONICS-L9651 Datasheet
119Kb / 9P
   SMART QUAD SWITCH
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com