công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD255A bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện AD255A
Giải thích chi tiết về linh kiện  RF Power LDMOS Transistors
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

AD255A bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button AD255A Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc AD255A Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc AD255A Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc AD255A Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc AD255A Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc AD255A Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc AD255A Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc AD255A Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc AD255A Datasheet HTML 12Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 27 page
background image
8
RF Device Data
Freescale Semiconductor, Inc.
AFT05MS031NR1 AFT05MS031GNR1
380--450 MHz UHF WIDEBAND REFERENCE CIRCUIT, 50 OHM SYSTEM
Table 8. 380--450 MHz UHF Wideband Performance (13.6 Vdc, IDQ = 100 mA, TA =25°C, CW)
Frequency
(MHz)
Gps
(dB)
ηD
(%)
P1dB
(W)
380
18.7
64.1
31
420
18.6
67.0
31
450
18.3
68.1
31
Table 9. Load Mismatch/Ruggedness (In Freescale Reference Circuit)
Frequency
(MHz)
Signal
Type
VSWR
Pout
(W)
Test Voltage, VDD
Result
420
CW
>65:1 at all
Phase Angles
62
(3 dB Overdrive)
17
No Device
Degradation


Số phần tương tự - AD255A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
AD255A NXP-AD255A Datasheet
557Kb / 16P
   N--Channel Enhancement--Mode Lateral MOSFETs
Rev. 1, 12/2013
More results

Mô tả tương tự - AD255A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MRFE6VP100H FREESCALE-MRFE6VP100H Datasheet
1Mb / 20P
   RF Power LDMOS Transistors
logo
NXP Semiconductors
MMRF1305H NXP-MMRF1305H Datasheet
1,019Kb / 20P
   RF Power LDMOS Transistors
Rev. 0, 12/2013
MMRF1312H NXP-MMRF1312H Datasheet
428Kb / 15P
   RF Power LDMOS Transistors
Rev. 0, 3/2016
MRF8VP13350N NXP-MRF8VP13350N Datasheet
807Kb / 23P
   RF Power LDMOS Transistors
Rev. 2, 02/2017
MRFE6VP61K25N NXP-MRFE6VP61K25N Datasheet
1Mb / 22P
   RF Power LDMOS Transistors
Rev. 2, 4/2015
MRFE8VP8600H NXP-MRFE8VP8600H Datasheet
335Kb / 14P
   RF Power LDMOS Transistors
Rev. 1, 08/2017
AFV09P350-04N NXP-AFV09P350-04N Datasheet
505Kb / 20P
   RF Power LDMOS Transistors
Rev. 0, 1/2014
AFV10700H NXP-AFV10700H Datasheet
709Kb / 19P
   RF Power LDMOS Transistors
Rev. 1, 01/2018
MRF101AN NXP-MRF101AN Datasheet
841Kb / 41P
   RF Power LDMOS Transistors
Rev. 1, 05/2019
MRFX600H NXP-MRFX600H Datasheet
634Kb / 20P
   RF Power LDMOS Transistors
Rev. 0, 09/2018
A2T18S162W31SR3 NXP-A2T18S162W31SR3 Datasheet
468Kb / 15P
   RF Power LDMOS Transistors
Rev. 0, 5/2015
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com