công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STL39002Z bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Siemens Semiconductor Group

tên linh kiện STL39002Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  IRED in TO-Package
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Trang chủ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

STL39002Z bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Siemens Semiconductor Group

  STL39002Z Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group STL39002Z Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group STL39002Z Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Semiconductor Group
1
02.95
IRED in TO-Package
STL 39002Z
InGaAsP/InP - IRED
Designed for application in fiber-optic
Datacom systems
Transmitter for the 2nd optical window (1300 nm)
Suitable for bit rates up to 50 Mbit/s
200 Mbit/s with appropriate pulse shaping of the
modulation current
High output power with double heterostructure
High coupling efficiency into multimode fibers
No z-adjustment necessary (optimum coupling on cap
surface)
Hermetically sealed 3-pin metal case
Type
Ordering Code
Connector/Flange
STL 39002Z
Q62702-P3009
TO, with optics
Maximum Ratings
Parameter
Symbol
Values
Unit
Forward current (DC)
IF
60
mA
Forward current (
τ ≤ 10 µs, D ≤ 1)
IFSM
100
mA
Reverse voltage
VR
0.5
V
Operating and storage temperature
TA, Tstg
− 40 + 85
°C
Junction temperature
Tj
125
°C
Soldering time (wave / dip soldering),
distance between solder point and base plate
≥ 2 mm, 260 °C
ts
10
s


Số phần tương tự - STL39002Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STL30N10F7 STMICROELECTRONICS-STL30N10F7 Datasheet
1Mb / 15P
   Ultra low on-resistance
October 2013 Rev 1
STL30NF3LL STMICROELECTRONICS-STL30NF3LL Datasheet
169Kb / 6P
   N-CHANNEL 30V - 0.008ohm - 30A PowerFLAT??LOW GATE CHARGE STripFET??MOSFET
STL30P3LLH6 STMICROELECTRONICS-STL30P3LLH6 Datasheet
1Mb / 15P
   High avalanche ruggedness
January 2014 Rev 3
STL31N65M5 STMICROELECTRONICS-STL31N65M5 Datasheet
1Mb / 17P
   Switching applications
October 2013 Rev 1
STL320N4LF8 STMICROELECTRONICS-STL320N4LF8 Datasheet
617Kb / 16P
   N-channel enhancement mode logic level 40 V, 0.8 mΩ max., 360 A, STripFET F8 Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 package
Rev 2 - June 2022
More results

Mô tả tương tự - STL39002Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
OHE940CC ETC1-OHE940CC Datasheet
158Kb / 2P
   High-Power GaAs IRED mounted in durable,hermetically sealed TO-18 metal can Package
CL304L ETC-CL304L Datasheet
112Kb / 2P
   High-output GaAlAs IRED mounted in a low profile clear package.
logo
Clairex Technologies, I...
CLE100F CLAIREX-CLE100F Datasheet
103Kb / 1P
   Gallium Arsenide IRED Flat Lead PLCC Package
CLE110F CLAIREX-CLE110F Datasheet
104Kb / 1P
   Gallium Arsenide IRED Flat Lead PLCC Package
logo
AUK corp
SI5315-H AUK-SI5315-H_1 Datasheet
180Kb / 4P
   IRED
logo
Clairex Technologies, I...
CLE310F CLAIREX-CLE310F Datasheet
106Kb / 1P
   Super-efficient AlGaAs IRED Flat Lead PLCC Package
CLE300F CLAIREX-CLE300F Datasheet
104Kb / 1P
   Aluminum Gallium Arsenide IRED Flat Lead PLCC Package
logo
AUK corp
SI3317-H AUK-SI3317-H Datasheet
171Kb / 4P
   IRED
SI5313-C AUK-SI5313-C Datasheet
80Kb / 3P
   IRED
SI5313-H AUK-SI5313-H Datasheet
64Kb / 3P
   IRED
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com