công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STH51004G bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Siemens Semiconductor Group

tên linh kiện STH51004G
Giải thích chi tiết về linh kiện  1300 nm Laser in Coaxial Package with SM-Pigtail, High Power
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Trang chủ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

STH51004G bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Siemens Semiconductor Group

  STH51004G Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group STH51004G Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group STH51004G Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group STH51004G Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
STH 51004X
STH 51005X
Semiconductor Group
3
Laser Diode
Radiant Power in Singlemode Fiber
Relative Radiant Power
Φe = f(λ)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
5
10
15
20
Forward Current in mA
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1306
1308
1310 1312
1314
Wavelength in nm
Laser Forward Current
IF = f(VF)
Monitor Diode Dark Current
IR = f(TA)
Φport = 0, VR = 5 V
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
0.4
0.8
1.2
1.6
Forward Voltage in V
0.01
0.1
1
10
100
1000
-50
0
50
100
Temperature in °C


Số phần tương tự - STH51004G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
STH51002Z SIEMENS-STH51002Z Datasheet
43Kb / 3P
   1300nm Laser in Coaxial TO-Package
More results

Mô tả tương tự - STH51004G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
STL51004X SIEMENS-STL51004X Datasheet
129Kb / 4P
   1300 nm Laser in Coaxial Package with SM-Pigtail, Low Power
STM81004X SIEMENS-STM81004X Datasheet
129Kb / 4P
   1550 nm Laser in Coaxial Package with SM-Pigtail, Medium Power
STL81004X SIEMENS-STL81004X Datasheet
129Kb / 4P
   1550 nm Laser in Coaxial Package with SM-Pigtail, Low Power
STL51007X SIEMENS-STL51007X Datasheet
80Kb / 4P
   1300 nm Laser in Receptacle Package, Low Power
STM51004X SIEMENS-STM51004X Datasheet
128Kb / 4P
   1300 nm Laser in Receptacle Package, Medium Power
STL81007X SIEMENS-STL81007X Datasheet
550Kb / 4P
   1550 nm Laser in Receptacle Package, Low Power
STH51002Z SIEMENS-STH51002Z Datasheet
43Kb / 3P
   1300nm Laser in Coaxial TO-Package
STH81002Z SIEMENS-STH81002Z Datasheet
43Kb / 3P
   1550nm Laser in Coaxial TO-Package
logo
Agere Systems
2417J4A AGERE-2417J4A Datasheet
127Kb / 10P
   NetLight 2417J4A 1300 nm Laser Gigabit Transceiver
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HFCT-5305 HP-HFCT-5305 Datasheet
178Kb / 8P
   Gigabit Ethernet: 1.25 GBd 1300 nm Laser Transceiver in Low Cost 1 x 9 Package Style
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com