công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMBTA20 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Siemens Semiconductor Group

tên linh kiện SMBTA20
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN Silicon AF Transistor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Trang chủ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

SMBTA20 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Siemens Semiconductor Group

  SMBTA20 Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group SMBTA20 Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group SMBTA20 Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group SMBTA20 Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Semiconductor Group
4
SMBTA 20
Base-emitter saturation voltage
IC = f (VBE sat), hFE =20
Collector cutoff current ICB0 = f (TA)
VCB = 30 V
Collector-emitter saturation voltage
IC = f (VCE sat), hFE =20
DC current gain hFE = f (IC)
VCE =1V


Số phần tương tự - SMBTA20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Siemens Semiconductor G...
SMBTA05 SIEMENS-SMBTA05 Datasheet
144Kb / 4P
   NPN Silicon AF Transistors
SMBTA06 SIEMENS-SMBTA06 Datasheet
144Kb / 4P
   NPN Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
SMBTA06 INFINEON-SMBTA06 Datasheet
125Kb / 4P
   NPN Silicon AF Transistor
Feb-20-2002
SMBTA06 INFINEON-SMBTA06 Datasheet
77Kb / 7P
   NPN Silicon AF Transistor Low collector-emitter saturation voltage
2007-04-19
SMBTA06 INFINEON-SMBTA06 Datasheet
535Kb / 7P
   NPN Silicon AF Transistor
2011-12-19
More results

Mô tả tương tự - SMBTA20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BCP68 INFINEON-BCP68 Datasheet
43Kb / 4P
   NPN Silicon AF Transistor
Nov-29-2001
BCP68-25 INFINEON-BCP68-25 Datasheet
518Kb / 6P
   NPN Silicon AF Transistor
2008-10-10
SMBTA06 INFINEON-SMBTA06 Datasheet
125Kb / 4P
   NPN Silicon AF Transistor
Feb-20-2002
BC817K-40E6327 INFINEON-BC817K-40E6327 Datasheet
863Kb / 11P
   NPN Silicon AF Transistor
2011-09-19
BC817-25WE6327 INFINEON-BC817-25WE6327 Datasheet
858Kb / 11P
   NPN Silicon AF Transistor
2011-09-19
BCW65 INFINEON-BCW65 Datasheet
50Kb / 5P
   NPN Silicon AF Transistor
Jul-10-2001
BC817SU INFINEON-BC817SU_10 Datasheet
537Kb / 6P
   NPN Silicon AF Transistor
2011-08-30
logo
Siemens Semiconductor G...
SMBTA06M SIEMENS-SMBTA06M Datasheet
31Kb / 4P
   NPN Silicon AF Transistor
logo
Infineon Technologies A...
BC817SU INFINEON-BC817SU_08 Datasheet
532Kb / 6P
   NPN Silicon AF Transistor
2008-10-20
BC817-16 INFINEON-BC817-16 Datasheet
864Kb / 11P
   NPN Silicon AF Transistor
2008-04-11
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com