công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS3DV621RUAR bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TS3DV621RUAR
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Channel 1:2 MUX/DEMUX Switch with Integrated 4-Channel Sideband Signal Switching
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TS3DV621RUAR bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button TS3DV621RUAR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS3DV621RUAR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS3DV621RUAR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS3DV621RUAR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS3DV621RUAR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TS3DV621RUAR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TS3DV621RUAR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TS3DV621RUAR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TS3DV621RUAR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 18 page
background image
VSEL
A. C includes probe and jig capacitance.
B. A 50 W termination resistor is needed to match the loading of the network analyzer.
L
VBIAS
EXT TRIGGER
BIAS
Network Analyzer
(HP8753ES)
P1
P2
A0
A1
A2
A3
SEL
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
BX
VCC
R = 50
L
W
R = 50
L
W
TS3DV621
www.ti.com
SCDS330B – JANUARY 2012 – REVISED MAY 2012
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION (continued)
Figure 11. Test Circuit for Crosstalk (XTALK)
Crosstalk is measured at the output of the nonadjacent ON channel. For example, when VSEL = 0 and A1 is the
input, the output is measured at A3. All unused analog input (A) ports are connected to GND, and output (B)
ports are left open.
HP8753ES Setup
Average = 4
RBW = 3 kHz
VBIAS = 0.35 V
ST = 2 s
P1 = 0 dBM
Copyright © 2012, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
11
Product Folder Link(s) :TS3DV621


Số phần tương tự - TS3DV621RUAR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3DV642 TI1-TS3DV642 Datasheet
1,019Kb / 17P
[Old version datasheet]   12-Channel 1:2 MUX/DEMUX with1.8V Compatible Control and Power-Down Mode
TS3DV642 TI-TS3DV642 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   TS3DV642-Q1 8 Gbps 12-Channel differential 1-to-2 and 2-to-1 mux
TS3DV642-Q1 TI-TS3DV642-Q1 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   TS3DV642-Q1 8 Gbps 12-Channel differential 1-to-2 and 2-to-1 mux
TS3DV642A0RUAR TI1-TS3DV642A0RUAR Datasheet
1,019Kb / 17P
[Old version datasheet]   12-Channel 1:2 MUX/DEMUX with1.8V Compatible Control and Power-Down Mode
TS3DV642RUARQ1 TI-TS3DV642RUARQ1 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   TS3DV642-Q1 8 Gbps 12-Channel differential 1-to-2 and 2-to-1 mux
More results

Mô tả tương tự - TS3DV621RUAR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pericom Semiconductor C...
PI5C33X257 PERICOM-PI5C33X257_05 Datasheet
428Kb / 5P
   12-Channel, 2:1 Mux/DeMux Bus Switch
logo
Potato Semiconductor Co...
PO3B402A POTATO-PO3B402A Datasheet
568Kb / 6P
   4-Port 2-Channel, 2:1 Mux/DeMux Switch
PO3B402A POTATO-PO3B402A_14 Datasheet
956Kb / 5P
   4-Port 2-Channel, 2:1 Mux/DeMux Switch
logo
Texas Instruments
TS3DDR3812 TI-TS3DDR3812 Datasheet
529Kb / 18P
[Old version datasheet]   12-Channel, 1:2 MUX/DEMUX Switch for DDR3 Applications
logo
Pericom Semiconductor C...
PI3PCIE3415 PERICOM-PI3PCIE3415 Datasheet
498Kb / 2P
   4 Differential Channel, 2:1 Mux/DeMux
PI2DBS212 PERICOM-PI2DBS212_14 Datasheet
1Mb / 10P
   2.0GHz, Differential Broadband Signal Switch, 2-Differential Channel, 2:1 Mux/DeMux Switch
logo
Potato Semiconductor Co...
PO3B20A POTATO-PO3B20A Datasheet
548Kb / 6P
   4-Channel, 2:1 Mux/DeMux Switch w/ Single Enable
PO3B14A POTATO-PO3B14A_14 Datasheet
1Mb / 6P
   2 channel 4:1 Mux/DeMux with Single Enable
logo
Pericom Semiconductor C...
PI3HDMI414 PERICOM-PI3HDMI414 Datasheet
944Kb / 10P
   4-Differential Channel, 4:1 Mux/DeMux, DVI/HDMI Compliant Signal Switch
logo
Potato Semiconductor Co...
PO3B10A POTATO-PO3B10A Datasheet
543Kb / 6P
   2-Channel, 2:1 Mux/DeMux Switch w/ Single Enable
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com