công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

4T08AF-S bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

tên linh kiện 4T08AF-S
Giải thích chi tiết về linh kiện  TRIACs, 4A Snubberless, Logic Level and Standard
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NELLSEMI [Nell Semiconductor Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.nellsemi.com
Logo NELLSEMI - Nell Semiconductor Co., Ltd

4T08AF-S bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

  4T08AF-S Datasheet HTML 1Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 4T08AF-S Datasheet HTML 2Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 4T08AF-S Datasheet HTML 3Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 4T08AF-S Datasheet HTML 4Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 4T08AF-S Datasheet HTML 5Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 4T08AF-S Datasheet HTML 6Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 4T08AF-S Datasheet HTML 7Page - Nell Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
SEMICONDUCTOR
4T Series RoHS
RoHS
www.nellsemi.com
Page 6 of 7
4T
6.4(0.52)
6.6(0.26)
5.2(0.204)
5.4(0.212)
1.5(0.059)
1.37(0.054)
9.4(0.37)
9(0.354)
16.3(0.641)
15.9(0.626)
4.6(0.181)
4.4(0.173)
0.85(0.033)
0.76(0.03)
0.65(0.026)
0.55(0.021)
1.9(0.075)
1.8(0.071)
2.4(0.095)
2.2(0.086)
0.62(0.024)
0.48(0.019)
0.62(0.024)
0.45(0.017)
6.2(0.244)
6(0.236)
1
2
2
3
1.14(0.045)
0.89(0.035)
0.76(0.030)
2.28(0.090)
4.57(0.180)
0.64(0.025)
6.4(0.251)
6.6(0.259)
5.4(0.212)
5.2(0.204)
1.5(0.059)
1.37(0.054)
9.35(0.368)
10.1(0.397)
2.4(0.095)
2.2(0.086)
0.62(0.024)
0.48(0.019)
6.2(0.244)
6(0.236)
0.62(0.024)
0.45(0.017)
TO-251
(I-PAK)
TO-252
(D-PAK)
Case Style
2.87 (0.113)
2.62 (0.103)
9.40 (0.370)
9.14 (0.360)
10.54 (0.415) MAX.
16.13 (0.635)
15.87 (0.625)
PIN
4.06 (0.160)
3.56 (0.140)
1.45 (0.057)
1.14 (0.045)
2.67 (0.105)
2.41 (0.095)
2.65 (0.104)
2.45 (0.096)
5.20 (0.205)
4.95 (0.195)
0.90 (0.035)
0.70 (0.028)
3.91 (0.154)
3.74 (0.148)
1
3
2
4.70 (0.185)
4.44 0.1754
(
)
1.39 (0.055)
1.14 (0.045)
3.68 (0.145)
3.43 (0.135)
8.89 (0.350)
8.38 (0.330)
29.16 (1.148)
28.40 (1.118)
14.22 (0.560)
13.46 (0.530)
0.56 (0.022)
0.36 (0.014)
2.79 (0.110)
2.54 (0.100)
15.32 (0.603)
14.55 (0.573)
TO-220AB


Số phần tương tự - 4T08AF-S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Belden Inc.
4T00UP BELDEN-4T00UP Datasheet
170Kb / 2P
   Security & Sound, 2 Conductor 10 AWG high str BC, LSZH
08-25-2023
4T01ULW BELDEN-4T01ULW Datasheet
174Kb / 2P
   Security & Sound, 3 Conductor 10 AWG BC, LSZH, Cca
12-20-2022
More results

Mô tả tương tự - 4T08AF-S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nell Semiconductor Co.,...
8T06A-BW NELLSEMI-8T06A-BW Datasheet
674Kb / 7P
   TRIACs, 8A Snubberless, Logic Level and Standard
16T06A-BW NELLSEMI-16T06A-BW Datasheet
2Mb / 7P
   TRIACs, 16A Snubberless, Logic Level and Standard
6T06A-BW NELLSEMI-6T06A-BW Datasheet
340Kb / 6P
   TRIACs, 6A Snubberless, Logic Level and Standard
12T06A-BW NELLSEMI-12T06A-BW Datasheet
598Kb / 6P
   TRIACs, 12A Snubberless, Logic Level and Standard
logo
Kersemi Electronic Co.,...
BTA16-600SW KERSEMI-BTA16-600SW Datasheet
1Mb / 6P
   16 A Snubberless, logic level and standard Triacs
BTA16-700B KERSEMI-BTA16-700B Datasheet
1Mb / 6P
   16 A Snubberless, logic level and standard Triacs
BTA16-600B KERSEMI-BTA16-600B Datasheet
1Mb / 6P
   16 A Snubberless, logic level and standard Triacs
BTA16-600BW KERSEMI-BTA16-600BW Datasheet
1Mb / 6P
   16 A Snubberless, logic level and standard Triacs
logo
STMicroelectronics
T1635-700G-TR STMICROELECTRONICS-T1635-700G-TR Datasheet
114Kb / 10P
   16 A Snubberless?? logic level and standard Triacs
BTA12-700SWRG STMICROELECTRONICS-BTA12-700SWRG Datasheet
140Kb / 12P
   12 A Snubberless?? logic level and standard triacs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com