công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

6T08F-B bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

tên linh kiện 6T08F-B
Giải thích chi tiết về linh kiện  TRIACs, 6A Snubberless, Logic Level and Standard
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NELLSEMI [Nell Semiconductor Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.nellsemi.com
Logo NELLSEMI - Nell Semiconductor Co., Ltd

6T08F-B bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

  6T08F-B Datasheet HTML 1Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6T08F-B Datasheet HTML 2Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6T08F-B Datasheet HTML 3Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6T08F-B Datasheet HTML 4Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6T08F-B Datasheet HTML 5Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6T08F-B Datasheet HTML 6Page - Nell Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
www.nellsemi.com
Page 5 of 6
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
I
,I ,I [T ] /
GT H L
j
I
,I ,I [T =25°C ]
GT H L
j
IGT
IH& IL
0.1
1.0
10.0
100.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
(dV/dt)c (V/µs)
(dI/dt)c [(dV/dt)c] / Specified (dI/dt)c
TW
BW/CW
SW
0.1
1.0
10.0
100.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
(dV/dt)c (V/µs)
(dI/dt)c [(dV/dt)c] / Specified (dI/dt)c
C
B
0
25
50
75
100
125
0
1
2
3
4
5
6
(dI/dt)c [T ] /
pecified]
j
(dI/dt)c [T s
j
T (°C)
j
T (°C)
j
SEMICONDUCTOR
6T Series RoHS
RoHS
Fig.7 Relative variation of gate trigger current,holding
current and latching current versus junction
temperature (typical values).
Fig.8 Relative variation of critical rate of decrease
of main current versus (dV/dt)c (typical values).
Snubberless & Logic Level Types
Fig.9 Relative variation of critical rate of decrease
of main current versus (dV/dt)C (typical values)
(Standard types).
Fig.10 Relative variation of critical rate decrease of
main current versus junction temperature .
1
10
100
1000
0
10
20
30
40
50
60
70
I
(A)
TSM
Number of cycles
t=20ms
One cycle
Non repetitive
T initial=25°C
j
Repetitive
0.01
0.10
1.00
10.00
10
100
1000
I
(A), I t (A s)
TSM
2
T initial=25°C
j
ITSM
dI/dt limitation:
50A/µs
2
I t
T =105°C
c
2
t (ms)
p
Fig.5 Surge peak on-state current versus number
of cycles.
Fig.6 Non-repetitive surge peak on-state current
for a sinusoidal pulse with width tp < 10ms.
2
and corresponding value of l t.


Số phần tương tự - 6T08F-B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Belden Inc.
6T00UP BELDEN-6T00UP Datasheet
142Kb / 2P
   Audio Cable, 2 Conductor 10 AWG, BC, CL2P
04-13-2023
6T00UP-0091000 BELDEN-6T00UP-0091000 Datasheet
142Kb / 2P
   Audio Cable, 2 Conductor 10 AWG, BC, CL2P
04-13-2023
6T00UP-0095000 BELDEN-6T00UP-0095000 Datasheet
142Kb / 2P
   Audio Cable, 2 Conductor 10 AWG, BC, CL2P
04-13-2023
More results

Mô tả tương tự - 6T08F-B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nell Semiconductor Co.,...
8T06A-BW NELLSEMI-8T06A-BW Datasheet
674Kb / 7P
   TRIACs, 8A Snubberless, Logic Level and Standard
16T06A-BW NELLSEMI-16T06A-BW Datasheet
2Mb / 7P
   TRIACs, 16A Snubberless, Logic Level and Standard
4T06A-CW NELLSEMI-4T06A-CW Datasheet
414Kb / 7P
   TRIACs, 4A Snubberless, Logic Level and Standard
12T06A-BW NELLSEMI-12T06A-BW Datasheet
598Kb / 6P
   TRIACs, 12A Snubberless, Logic Level and Standard
logo
Kersemi Electronic Co.,...
BTA16-600SW KERSEMI-BTA16-600SW Datasheet
1Mb / 6P
   16 A Snubberless, logic level and standard Triacs
BTA16-700B KERSEMI-BTA16-700B Datasheet
1Mb / 6P
   16 A Snubberless, logic level and standard Triacs
BTA16-600B KERSEMI-BTA16-600B Datasheet
1Mb / 6P
   16 A Snubberless, logic level and standard Triacs
BTA16-600BW KERSEMI-BTA16-600BW Datasheet
1Mb / 6P
   16 A Snubberless, logic level and standard Triacs
logo
STMicroelectronics
T1635-700G-TR STMICROELECTRONICS-T1635-700G-TR Datasheet
114Kb / 10P
   16 A Snubberless?? logic level and standard Triacs
BTA12-700SWRG STMICROELECTRONICS-BTA12-700SWRG Datasheet
140Kb / 12P
   12 A Snubberless?? logic level and standard triacs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com