công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

6T06AI-B bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

tên linh kiện 6T06AI-B
Giải thích chi tiết về linh kiện  TRIACs, 6A Snubberless, Logic Level and Standard
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NELLSEMI [Nell Semiconductor Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.nellsemi.com
Logo NELLSEMI - Nell Semiconductor Co., Ltd

6T06AI-B bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Nell Semiconductor Co., Ltd

  6T06AI-B Datasheet HTML 1Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6T06AI-B Datasheet HTML 2Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6T06AI-B Datasheet HTML 3Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6T06AI-B Datasheet HTML 4Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6T06AI-B Datasheet HTML 5Page - Nell Semiconductor Co., Ltd 6T06AI-B Datasheet HTML 6Page - Nell Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
www.nellsemi.com
Page 2 of 6
C
I - II - III
IV
MAX.
25
50
50
100
mA
ALL
ALL
MAX.
I - III - IV
MAX.
40
mA
II
MIN.
MIN.
V
(2)
TM
MAX.
Vt0
(2)
Threshold voltage
MAX.
Dynamic resistance
MAX.
IDRM
IRRM
V
= V
DRM
RRM
MAX.
mA
Note 1: Minimum l
is guaranted at 5% of l
max.
GT
GT
Note 2: For both polarities of A2 referenced to A1.
QUADRANT
6Txxxx
V = 12 V, R = 30Ω
D
L
V = V
, R = 3.3KΩ,
D
DRM
L
T = 125°C
j
I = 200 mA
T
I = 1.2 I
G
GT
V = 67% V
, gate open, T = 125°C
D
DRM
j
(dI/dt)c = 2.7 A/ms, T = 125°C
j
1.3
0.2
V
V
mA
V/µs
V/µs
50
50
25
80
100
200
400
5
10
I
= 8.5 A,
TM
t = 380 µs
P
T = 125°C
j
T = 25°C
j
T = 125°C
j
T = 125°C
j
T = 25°C
j
1.55
0.85
60
5
1
V
V
µA
STATIC CHARACTERISTICS
UNIT
VALUE
UNIT
TEST CONDITIONS
TEST CONDITIONS
SYMBOL
SYMBOL
6Txxxx
Unit
I
(1)
GT
I - II - III
VGT
I - II - III
VGD
I - II - III
(2)
IH
MAX.
I - III
MAX.
mA
II
(2)
dV/dt
MIN.
(dI/dt)c(2)
MIN.
-
A/ms
-
-
IL
MAX.
MIN.
V = 12 V, R = 30Ω
D
L
V = V
, R = 3.3KΩ
D
DRM
L
T = 125°C
j
I = 200 mA
T
I = 1.2 I
G
GT
V = 67% V
gate open ,T = 125°C
D
DRM
j
,
(dV/dt)c = 0.1 V/µs
(dV/dt)c = 10 V/µs
Without snubber
T = 125°C
j
T = 125°C
j
T = 125°C
j
MAX.
05
10
10
15
20
2.7
1.2
10
50
1.3
0.2
15
55
25
70
30
80
40
1000
3.5
2.4
5.3
-
mA
V
V
mA
V/µs
TEST CONDITIONS
QUADRANT
SYMBOL
TW
SW
BW
-
-
35
40
50
60
400
3.5
CW
SNUBBERLESS and Logic level (3 quadrants)
Standard (4 quadrants)
I
(1)
GT
VGT
VGD
(2)
IH
(2)
dV/dt
IL
(2)
(dV/dt)c
(2)
Rd
SEMICONDUCTOR
6T Series RoHS
RoHS
B
(T
ºC unless otherwise specified)
J= 25
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(T
ºC unless otherwise specified)
J= 25
ELECTRICAL CHARACTERISTICS


Số phần tương tự - 6T06AI-B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Belden Inc.
6T00UP BELDEN-6T00UP Datasheet
142Kb / 2P
   Audio Cable, 2 Conductor 10 AWG, BC, CL2P
04-13-2023
6T00UP-0091000 BELDEN-6T00UP-0091000 Datasheet
142Kb / 2P
   Audio Cable, 2 Conductor 10 AWG, BC, CL2P
04-13-2023
6T00UP-0095000 BELDEN-6T00UP-0095000 Datasheet
142Kb / 2P
   Audio Cable, 2 Conductor 10 AWG, BC, CL2P
04-13-2023
More results

Mô tả tương tự - 6T06AI-B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nell Semiconductor Co.,...
8T06A-BW NELLSEMI-8T06A-BW Datasheet
674Kb / 7P
   TRIACs, 8A Snubberless, Logic Level and Standard
16T06A-BW NELLSEMI-16T06A-BW Datasheet
2Mb / 7P
   TRIACs, 16A Snubberless, Logic Level and Standard
4T06A-CW NELLSEMI-4T06A-CW Datasheet
414Kb / 7P
   TRIACs, 4A Snubberless, Logic Level and Standard
12T06A-BW NELLSEMI-12T06A-BW Datasheet
598Kb / 6P
   TRIACs, 12A Snubberless, Logic Level and Standard
logo
Kersemi Electronic Co.,...
BTA16-600SW KERSEMI-BTA16-600SW Datasheet
1Mb / 6P
   16 A Snubberless, logic level and standard Triacs
BTA16-700B KERSEMI-BTA16-700B Datasheet
1Mb / 6P
   16 A Snubberless, logic level and standard Triacs
BTA16-600B KERSEMI-BTA16-600B Datasheet
1Mb / 6P
   16 A Snubberless, logic level and standard Triacs
BTA16-600BW KERSEMI-BTA16-600BW Datasheet
1Mb / 6P
   16 A Snubberless, logic level and standard Triacs
logo
STMicroelectronics
T1635-700G-TR STMICROELECTRONICS-T1635-700G-TR Datasheet
114Kb / 10P
   16 A Snubberless?? logic level and standard Triacs
BTA12-700SWRG STMICROELECTRONICS-BTA12-700SWRG Datasheet
140Kb / 12P
   12 A Snubberless?? logic level and standard triacs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com