công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADR4520BRZ bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADR4520BRZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultralow Noise, High Accuracy
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADR4520BRZ bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button ADR4520BRZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADR4520BRZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADR4520BRZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADR4520BRZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADR4520BRZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADR4520BRZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADR4520BRZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADR4520BRZ Datasheet HTML 14Page - Analog Devices ADR4520BRZ Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 32 page
background image
Data Sheet
ADR4520/ADR4525/ADR4530/ADR4533/ADR4540/ADR4550
Rev. 0 | Page 11 of 32
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
TA = 25°C, unless otherwise noted.
ADR4520
Figure 3. ADR4520 Output Voltage vs. Temperature
Figure 4. ADR4520 Thermally Induced Output Voltage Hysteresis Distribution
Figure 5. ADR4520 Output Voltage Start-Up Response
Figure 6. ADR4520 Dropout Voltage vs. Load Current
Figure 7. ADR4520 Load Regulation vs. Temperature (Sourcing)
Figure 8. ADR4520 Load Regulation vs. Temperature (Sinking)
TEMPERATURE (°C)
2.0475
2.0476
2.0477
2.0478
2.0479
2.0480
2.0481
2.0482
2.0483
2.0484
2.0485
ADR4520
–50
–30
–10
10
30
50
70
90
110
130
ΔVOUT_HYS (ppm)
0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
ADR4520
ADR4525
ADR4530
ADR4533
ADR4540
ADR4550
CH1 5.00V
CH2 1.00V
M40.0µs
A CH1
9.10V
1
2
ADR4520
VIN (5V/DIV)
VOUT (1V/DIV)
CIN = 0.1µF
COUT = 0.1µF
RL = 1kΩ
ILOAD (mA)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
–10
–8
–6
–4
–2
0
2
4
6
8
10
–40°C
+25°C
+125°C
ADR4520
TEMPERATURE (°C)
0
35
30
25
20
15
10
5
–60
–40
–20
0
20
40
60
80
100
120
140
ADR4520
TEMPERATURE (°C)
0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
–60
–40
–20
0
20
40
60
80
100
120
140
ADR4520


Số phần tương tự - ADR4520BRZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADR4520BRZ AD-ADR4520BRZ Datasheet
1Mb / 40P
   Ultralow Noise, High Accuracy Voltage References
Rev. D
ADR4520BRZ-R7 AD-ADR4520BRZ-R7 Datasheet
1Mb / 40P
   Ultralow Noise, High Accuracy Voltage References
Rev. D
More results

Mô tả tương tự - ADR4520BRZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADR4520 AD-ADR4520_V01 Datasheet
1Mb / 40P
   Ultralow Noise, High Accuracy Voltage References
Rev. D
ADP3338AKCZ-2.5RL7 AD-ADP3338AKCZ-2.5RL7 Datasheet
295Kb / 16P
   High Accuracy, Ultralow I Low Dropout Regulator
REV. B
ADMP521 AD-ADMP521 Datasheet
263Kb / 16P
   Ultralow Noise Microphone
REV. A
ADMP504 AD-ADMP504 Datasheet
273Kb / 12P
   Ultralow Noise Microphone
REV. 0
AD797 AD-AD797 Datasheet
406Kb / 16P
   Ultralow Distortion, Ultralow Noise Op Amp
REV. C
AD797 AD-AD797_08 Datasheet
520Kb / 20P
   Ultralow Distortion, Ultralow Noise Op Amp
Rev. F
ADP3338AKC-18 AD-ADP3338AKC-18 Datasheet
295Kb / 16P
   High Accuracy, Ultralow IQ, 1A, anyCAP Low Dropout Regulator
REV. B
AD8597 AD-AD8597 Datasheet
113Kb / 3P
   Single, Ultralow Distortion, Ultralow Noise Op Amp
Rev. PrA
AD8599 AD-AD8599 Datasheet
449Kb / 16P
   Dual Ultralow Distortion, Ultralow Noise Op Amp
REV. 0
ADP3339AKCZ-5-R7 AD-ADP3339AKCZ-5-R7 Datasheet
252Kb / 12P
   High Accuracy, Ultralow IQ, 1.5 A, anyCAP Low Dropout Regulator
REV. C
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com