công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AD1585 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices |
|
AD1585 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices |
6 / 32 page ADR4520/ADR4525/ADR4530/ADR4533/ADR4540/ADR4550 Data Sheet Rev. 0 | Page 6 of 32 ADR4533 ELECTRICAL CHARACTERISTICS Unless otherwise noted, VIN = 3.4 V to 15 V, IL = 0 mA, TA = 25°C. Table 6. Parameter Symbol Test Conditions/Comments Min Typ Max Unit OUTPUT VOLTAGE VOUT 3.300 V INITIAL OUTPUT VOLTAGE ERROR VOUT_ERR B grade ±0.02 % 660 µV A grade ±0.04 % 1.32 mV SOLDER HEAT SHIFT ±0.02 % TEMPERATURE COEFFICIENT TCVOUT B grade, −40°C ≤ TA ≤ +125°C 2 ppm/°C A grade, −40°C ≤ TA ≤ +125°C 4 ppm/°C LINE REGULATION ΔVOUT/ΔVIN −40°C ≤ TA ≤ +125°C 1 10 ppm/V LOAD REGULATION ΔVOUT/ΔIL IL = 0 mA to +10 mA source, −40°C ≤ TA ≤ +125°C 30 80 ppm/mA IL = 0 mA to −10 mA sink, −40°C ≤ TA ≤ +125°C 60 120 ppm/mA QUIESCENT CURRENT IQ −40°C ≤ TA ≤ +125°C, no load 700 950 μA DROPOUT VOLTAGE VDO −40°C ≤ TA ≤ +125°C, no load 100 mV −40°C ≤ TA ≤ +125°C, IL = 2 mA 300 mV RIPPLE REJECTION RATIO RRR fIN =1 kHz 90 dB OUTPUT CURRENT CAPACITY IL Sinking −10 mA Sourcing 10 mA OUTPUT VOLTAGE NOISE eNp-p 0.1 Hz to 10.0 Hz 2.1 μV p-p OUTPUT VOLTAGE NOISE DENSITY eN 1 kHz 64.2 nV/√Hz OUTPUT VOLTAGE HYSTERESIS ΔVOUT_HYS TA = temperature cycled from +25°C to −40°C to +125°C and back to +25°C 50 ppm LONG-TERM DRIFT ΔVOUT_LTD 1000 hours at 60°C 25 ppm TURN-ON SETTLING TIME tR IL = 0 mA, CL = 0.1 µF, CIN = 0.1 µF, RL = 1 kΩ 135 µs LOAD CAPACITANCE 0.1 100 µF |
Số phần tương tự - AD1585 |
|
Mô tả tương tự - AD1585 |