công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5-1415034-1 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Tyco Electronics

tên linh kiện 5-1415034-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Accessories Miniature Relay PT
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

5-1415034-1 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Tyco Electronics

  5-1415034-1 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics 5-1415034-1 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics 5-1415034-1 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics 5-1415034-1 Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics 5-1415034-1 Datasheet HTML 5Page - Tyco Electronics 5-1415034-1 Datasheet HTML 6Page - Tyco Electronics 5-1415034-1 Datasheet HTML 7Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
General Purpose Relays
7
SCHRACK
Datasheet 2010/11
Rev. JK1
www.tycoelectronics.com
www.schrackrelays.com
© 2010 Tyco Electronics Ltd.
Datasheets and product specification acc.
IEC 61810-1 and to be used only together
with the ‘Definitions’ section.
Datasheets and product data is subject to
the terms of the disclaimer and all chapters
of the ‘Definitions’ section, available at
http://relays.tycoelectronics.com/definitions
Datasheets, product data, ‘Definitions’
section, application notes and all
specifications are subject to change.
Accessories Miniature Relay PT (Continued)
Technical data (Continued)
2-pole
3-pole
4-pole
RoHS - Directive 2002/95/EC
compliant as per product date code 0517
Ambient temperature range
-40...+80°C
Terminals
pcb, solder terminals
Insertion cycles
A (10)
Max. Insertion Force total
100 N
Mounting distance
W 0, dense packing
Resistance to soldering heat
270°C / 10 s
Weight
6 g
7 g
7 g
Packaging unit
25 pcs
PT sockets
Type
Part Number
PT 78 600
Socket with solder terminals, 4 pole
4-1415043-1
PT 78 602
Socket with PCB terminals, 2 pole
5-1415043-1
PT 78 603
Socket with PCB terminals, 3 pole
1393162-5
PT 78 604
Socket with PCB terminals, 4 pole
3-1415043-1
PT 78 601
Socket with solder terminals, 4 pole
6-1415043-1
Accessories for PT 78 600, PT 78 601, PT 78 602, PT 78 603, PT 78 604
Type
Part Number
PT 28 802
Metal retaining clip PT, relay height 29 mm
1393162-1


Số phần tương tự - 5-1415034-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TE Connectivity Ltd
5-1415033-1 TEC-5-1415033-1 Datasheet
506Kb / 2P
   Force Guided Relay on DIN-rail SR6 Z
5-1415033-1 TEC-5-1415033-1 Datasheet
506Kb / 2P
   6 pole relay with force guided contacts according to EN50205
5-1415033-1 TEC-5-1415033-1 Datasheet
506Kb / 2P
   6 pole relay with force guided contacts according to EN50205
logo
Tyco Electronics
5-1415036-1 MACOM-5-1415036-1 Datasheet
201Kb / 4P
   Accessories Industrial Power Relay RT / RP / SR2M
More results

Mô tả tương tự - 5-1415034-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
PT78722 MACOM-PT78722 Datasheet
265Kb / 5P
   Accessories Miniature Relay PT
PT380024 MACOM-PT380024 Datasheet
721Kb / 4P
   Miniature Relay PT
PT78702 MACOM-PT78702 Datasheet
658Kb / 4P
   Miniature Relay PT
2-1415529-1 MACOM-2-1415529-1 Datasheet
721Kb / 4P
   Miniature Relay PT
PT270024 MACOM-PT270024_05 Datasheet
294Kb / 4P
   Miniature Relay PT
2-1415039-1 MACOM-2-1415039-1 Datasheet
721Kb / 4P
   Miniature Relay PT
2-1393154-0 MACOM-2-1393154-0 Datasheet
721Kb / 4P
   Miniature Relay PT
RY78626 MACOM-RY78626 Datasheet
114Kb / 2P
   Accessories Miniature PCB Relay RYII
TM78700 MACOM-TM78700 Datasheet
81Kb / 1P
   Accessories Miniature Power Relay PCLH and similar design
2-1415535-0 MACOM-2-1415535-0 Datasheet
264Kb / 3P
   Relay Package PT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com