công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCM63P818TQ66R bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MCM63P818TQ66R
Giải thích chi tiết về linh kiện  128K x 36 and 256K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MCM63P818TQ66R bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Motorola, Inc

Back Button MCM63P818TQ66R Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MCM63P818TQ66R Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MCM63P818TQ66R Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MCM63P818TQ66R Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MCM63P818TQ66R Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MCM63P818TQ66R Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MCM63P818TQ66R Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MCM63P818TQ66R Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MCM63P818TQ66R Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 20 page
background image
MCM63P736
•MCM63P818
6
MOTOROLA FAST SRAM
TOP VIEW 119 BUMP PBGA
6
5
4
3
2
17
B
C
VSS
G
A
D
E
F
H
J
VSS
VSS
VSS
VSS
SA
VSS
VSS
VSS
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
NC
NC
NC
SA
SA
NC
ZZ
SW
NC
NC
VDDQ
VDDQ
NC
VDDQ
DQa
DQa
DQa
DQa
NC
VDD
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
DQb
VSS
SA0
NC
LBO
NC
DQa
SA1
VSS
NC
DQb
VDDQ DQb VSS
NC
NC
DQa
SBa
VSS
NC
DQb
NC
DQb
VSS
KVSS
DQb
NC
VDD
NC
VDD
NC
VDD
VDDQ
NC
VSS SGW
DQa
DQa
NC
ADV
SBb
DQb
NC
VDDQ
NC
VSS
G
NC
SE1
VSS
DQb
NC
DQb
NC
VSS
NC
DQa
VDD
NC
NC
SE2
SA
ADSC
ADSP
K
L
M
N
P
R
T
U
Not to Scale
VDDQ
VDDQ
SE3
VDDQ
VDDQ
NC
71
72
NC
VDDQ
SA
69
70
66
67
68
64
65
61
62
63
3738
34 35 36
42 43
39 40 41
4546
44
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
31 32 33
74
75
76
77
78
79
80
50
49
48
47
NC
NC
VSS
DQa
NC
DQa
DQa
VSS
VDDQ
DQa
DQa
VDDQ
VSS
VSS
VDDQ
NC
NC
NC
DQb
DQb
DQb
DQb
NC
VDD
NC
DQa
VSS
DQa
DQa
NC
DQa
VSS
VDDQ
N
C
NC
VSS
VDDQ
NC
NC
DQb
VDD
VSS
VSS
VDDQ
DQb
DQb
DQb
DQb
NC
73
NC
94 93
97 9695
89 88
92 91 90
86 85
87
100 99 98
81
82
83
84
10
9
12
11
15
14
13
17
16
20
19
18
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
7
6
5
4
3
2
1
8
ZZ
NC
VDDQ
VSS
NC
NC
NC
TOP VIEW 100 PIN TQFP
MCM63P818 PIN ASSIGNMENTS


Số phần tương tự - MCM63P818TQ66R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MCM63P819K MOTOROLA-MCM63P819K Datasheet
395Kb / 20P
   128K x 36 and 256K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM63P819KTQ133 MOTOROLA-MCM63P819KTQ133 Datasheet
395Kb / 20P
   128K x 36 and 256K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM63P819KTQ133R MOTOROLA-MCM63P819KTQ133R Datasheet
395Kb / 20P
   128K x 36 and 256K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM63P819KTQ150 MOTOROLA-MCM63P819KTQ150 Datasheet
395Kb / 20P
   128K x 36 and 256K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM63P819KTQ150R MOTOROLA-MCM63P819KTQ150R Datasheet
395Kb / 20P
   128K x 36 and 256K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
More results

Mô tả tương tự - MCM63P818TQ66R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MCM63P737K MOTOROLA-MCM63P737K Datasheet
395Kb / 20P
   128K x 36 and 256K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM63P837 MOTOROLA-MCM63P837 Datasheet
719Kb / 30P
   256K x 36 and 512K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM69P735 MOTOROLA-MCM69P735 Datasheet
183Kb / 16P
   128K x 36 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM69P736 MOTOROLA-MCM69P736 Datasheet
180Kb / 16P
   128K x 36 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM69P737 MOTOROLA-MCM69P737 Datasheet
279Kb / 20P
   128K x 36 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM69P819 MOTOROLA-MCM69P819 Datasheet
274Kb / 20P
   256K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM69P817 MOTOROLA-MCM69P817 Datasheet
177Kb / 16P
   256K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM69P818 MOTOROLA-MCM69P818 Datasheet
179Kb / 16P
   256K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM63Z736 MOTOROLA-MCM63Z736 Datasheet
220Kb / 20P
   128K x 36 and 256K x 18 Bit Pipelined ZBT RAM Synchronous Fast Static RAM
MCM63F737K MOTOROLA-MCM63F737K Datasheet
400Kb / 20P
   128K x 36 and 256K x 18 Bit Flow?밫hrough BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com