công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP-48AMP5 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - PowerVolt Inc.

tên linh kiện STP-48AMP5
Giải thích chi tiết về linh kiện  The Power Supply for Stepping Motors
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  POWERVOLT [PowerVolt Inc.]
Trang chủ  http://www.powervolt.com
Logo POWERVOLT - PowerVolt Inc.

STP-48AMP5 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - PowerVolt Inc.

  STP-48AMP5 Datasheet HTML 1Page - PowerVolt Inc. STP-48AMP5 Datasheet HTML 2Page - PowerVolt Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
TO ORDER CALL
Series: STP
TEL: (630) 628-9999
FAX: (630) 628-9922
300 W. Factory Road
TOLL FREE: (888) 628-8658
Addison, IL 60101
EMAIL: sales@powervolt.com
Specification :
Input Power: 120/240VAC ± 10%, 50/60Hz.
Humidity: 95% Non-condensing relative humidity
Switch-selectable. Factory set at 240V input.
maximum.
Inrush Current: Estimated 12A at 120V and 15A at 240V.
Cooling Method: Natural convection; allow unrestricted
Connections: Screw terminals
air flow for optimum operation.
Storage Temperature: - 55°C to + 85°C.
Mounting: 4 each 0.213"dia holes, use #8 or #10 screws;
Operating Temperature: 0 - 50°C at full rated load,
clear anodized chassis.
derate linearly 20% up to 70°C maximum.
Agency Approvals: UL, CSA approved; CE marked.
Output:
Dimension Drawing : (All dimensions in inches)
Part Number
Motor Power
Logic Power (regulated, electronically
overload/short circuit protected)
STP-35XXX2.5
35Vdc @ 2.5A Full Load (No Load 42Vdc)
5VDC ± 5% @ 500mA
STP-32XXX4
32Vdc @ 4.0A Full Load (No Load 42Vdc)
5VDC ± 5% @ 500mA
STP-35XXX5
35Vdc @ 5.0A Full Load (No Load 42Vdc)
5VDC ± 5% @ 500mA
STP-48XXX5
48Vdc @ 5.0A Full Load (No Load 58Vdc )
5VDC ± 5% @ 500mA
STP-48XXX10
48Vdc @ 10.0A Full Load (No Load 58Vdc)
5VDC ± 5% @ 500mA
STP-70XXX5
70Vdc @ 5..0A Full Load (No Load 87Vdc )
5VDC ± 5% @ 500mA
Model
A
B0
B1
C0
C1
D
E
F
G
H
( dia. &
No. of places)
J
K
L
M
STP-35AMP2.5
7.0
6.5
NA
0.25
NA
3.25
2.4
0.70
4.0
.213
8 holes
0.125
0.25
0.25
2.4
STP-32AMP4
7.0
6.5
NA
0.25
NA
3.75
2.4
0.70
4.0
.213”
8 holes
0.125
0.25
0.25
2.4
STP-35AMP5
8.10
7.5
6.9
0.35
0.95
3.88
3.8
0.33
5.0
.20”
8 holes
0.125
0.25
0.35
3.03
STP-48AMP5
8.10
7.5
6.9
0.35
0.95
3.88
3.8
0.33
5.0
.20”
8 holes
0.125
0.25
0.35
3.03
STP-48AMP10
9.0
8.24
NA
0.41
NA
4.62
2.5
1.56
5.62
.281”
7 holes
0.125
0.35
0.35
3.77
STP-70AMP5
9.0
8.24
NA
0.41
NA
4.62
2.5
1.56
5.62
0.281
7 holes
0.125
0.35
0.35
3.77
Dimensions


Số phần tương tự - STP-48AMP5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
FOTEK CONTROLS CO., LTD...
STP-4D FOTEK-STP-4D Datasheet
370Kb / 2P
   MULTI-FUNCTION DIGITAL TIMER
More results

Mô tả tương tự - STP-48AMP5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PowerVolt Inc.
BVU6000 POWERVOLT-BVU6000 Datasheet
536Kb / 2P
   The Power Supply for Stepping Motors
logo
STMicroelectronics
L6506 STMICROELECTRONICS-L6506 Datasheet
76Kb / 8P
   CURRENTCONTROLLER FOR STEPPING MOTORS
June 1997
logo
Copal Electronics
SPS10 COPAL-SPS10 Datasheet
117Kb / 4P
   STEPPING MOTORS
SP33-1001 COPAL-SP33-1001 Datasheet
320Kb / 3P
   STEPPING MOTORS
logo
Mitsumi Electronics, Co...
M42SP-7 MITSUMI-M42SP-7 Datasheet
77Kb / 2P
   Stepping Motors
M35SP-15 MITSUMI-M35SP-15 Datasheet
63Kb / 1P
   Stepping Motors
M42SP-5 MITSUMI-M42SP-5 Datasheet
59Kb / 1P
   Stepping Motors
M10SP-2N MITSUMI-M10SP-2N Datasheet
52Kb / 1P
   Stepping Motors
logo
Copal Electronics
PLM45 COPAL-PLM45 Datasheet
75Kb / 2P
   STEPPING MOTORS
SPS20 COPAL-SPS20 Datasheet
103Kb / 5P
   STEPPING MOTORS
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com