công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

9350 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Amphenol Corporation

tên linh kiện 9350
Giải thích chi tiết về linh kiện  BNC 50 ohm Cable Plugs
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMPHENOL [Amphenol Corporation]
Trang chủ  http://www.amphenol.com
Logo AMPHENOL - Amphenol Corporation

9350 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Amphenol Corporation

  9350 Datasheet HTML 1Page - Amphenol Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
BNC 50 ohm
Amphenol
®
Cable Plugs
109
Amphenol Corporation Tel: 800-627-7100
www.amphenolrf.com
Fig. 2
Fig. 1
31-5800
31-5900
BNC Clamp Plugs
BNC CLAMP CABLE PLUGS
Cable
Cable Attachment
Dimensions, inches (millimeters)
Notes
Military
Amphenol
Fig.
RG-/U
Outer
Inner
a
I
b
c •
CAI
Plt.
Ins.
Number
Number
6
Clamp
Solder
1.25(31.8)
.563(14.3)
.348(8.8)
C25
P1
D6
9350*
8, 9, 11, 213, 214
Clamp
Solder
1.66(42.1)
.688(17.5)
.437(11.1)
C25
P1
D1
UG-959/U
6775*
55, 58, 141, 142, 223, 400
Clamp
Solder
1.06(27.0)
.562(14.3)
.224(5.7)
C25
P1
D1
UG-88C/U
31-202*
Clamp
Solder
1.06(27.0)
.563(14.3)
.221(5.6)
C25
P1
D1
UG88E/U
31-3202*
58, 141, 142, 400
Clamp
Solder
.969(24.6)
.563(14.3)
.212(5.38)
C25
P1
D1
UG-88/U
31-2*
Clamp
Solder
1.07(27.2)
.571(14.5)
.212(5.38)
C25
P7
D23
31-2-RFX
Clamp
Solder
1.06(27.0)
.563(14.3)
.224(5.7)
C25
P33
D1
M39012/16-0101
31-3301*
2
59, 62, 71, 140, 210, 302
Clamp
Solder
1.10(27.9)
.562(14.3)
.255(6.5)
C25
P1
D1
UG260B/U
31-212*
Clamp
Solder
1.07(27.2)
.571(14.5)
.256(6.5)
C25
P7
D23
31-212-RFX
Clamp
Solder
1.06(27.0)
.563(14.3)
.255(6.5)
C25
P33
D1
M39012/16-0102
31-3302*
59 (20GA CC)
Clamp
Solder
1.06(27.0)
.563(14.3)
.255(6.48)
C25
P1
D1
31-212-1005
122
Clamp
Solder
1.06(27.0)
.563(14.3)
.177(4.5)
C25
P1
D1
UG1033/U
84975*
174, 179, 187, 188, 316
Clamp
Solder
1.06(27.0)
.563(14.3)
.116(2.9)
C25
P1
D1
69475*
178, 196
Clamp
Solder
1.00(25.4)
.563(14.3)
.094(2.39)
C25
P1
D9
15875*
180
Clamp
Solder
1.00(25.4)
.563(14.3)
.150(3.81)
C25
P1
D9
16300*
BNC CRIMP-CRIMP CABLE PLUGS FOR NETWORKING
Cable
Dimensions, inches (millimeters)
Notes
Amphenol
Fig.
RG-/U
a
I
b
c• 1
c• 2
CAI
Plt.
Ins.
Number
58, 58A, 58B, 58C, 141, Plenum 58, Belden 9907, 89907,
1.11(28.2)
.563(14.3)
.209(5.3)
.181(4.60)
C26
P15
D26
31-5800
Comscope 2104K, 2135, 3104
59 & 62, RG-59 20GACC, Plenum 59 & 62; Belden 1515A,
1
8212, 8221, 8241, 8241A, 8241F, 8263, 8279A,
9100, 9209, 9209A, 9240, 9244, 9259, 9274, 9275, 9659,
1.11(28.2)
.563(14.3)
.261(6.6)
.220(5.59)
C26
P15
D26
31-5900
1426A, 82108, 88241, 82241, 89259, 82259, 1506A;
AT&T 734A; Comscope 5553, 2020K, 3037V, 2249K
"b" dimension is body O.D.
• accommodates cable diameter
L distributor stocked * recognized under the component program of U.L., Inc.
I includes outer ferrule
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
6775
9350
15875
16300
69475
84975
31-2
31-2-RFX
31-202
31-212
31-212-1005
31-212-RFX
31-3202
31-3301
31-3302
b
c1
a
I
c2
b
c•
a
BNC Crimp Plugs for Networking


Số phần tương tự - 9350

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
3M Electronics
9350 3M-9350 Datasheet
1Mb / 3P
   Sample Development Design Kits for High Speed Cabling and Connectors
logo
Amphenol Corporation
9350 AMPHENOL-9350 Datasheet
11Mb / 30P
   Bayonet coupling mechanism provides quick
9350 AMPHENOL-9350 Datasheet
53Kb / 1P
   Cable Plugs
logo
Keystone Electronics Co...
9350 KEYSTONE-9350 Datasheet
130Kb / 1P
   MACHINE SCREW PAN PHILLIPS 10-32
logo
Heyco.
9350 HEYCO-9350 Datasheet
117Kb / 1P
   Releasable Type T Rivets
More results

Mô tả tương tự - 9350

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Amphenol Corporation
031-5911-RFX AMPHENOL-031-5911-RFX Datasheet
95Kb / 1P
   BNC 50 ohm Angle Cable Plugs
031-30220-1 AMPHENOL-031-30220-1 Datasheet
244Kb / 1P
   BNC 50 ohm Bulkhead Plugs
031-70008 AMPHENOL-031-70008 Datasheet
44Kb / 1P
   BNC 75 ohm Plugs
logo
Pomona Electronics
5697 POMONA-5697 Datasheet
38Kb / 1P
   BNC Male 50 Ohm Cable
72926 POMONA-72926 Datasheet
121Kb / 1P
   IEC Insulated BNC Male 50 ohm Cable
logo
Adam Technologies, Inc.
RF1-01V-P-00-50 ADAM-TECH-RF1-01V-P-00-50 Datasheet
80Kb / 1P
   BNC VERTICAL 50 OHM
logo
List of Unclassifed Man...
330876 ETC2-330876 Datasheet
38Kb / 1P
   BNC Connectors, 50 Ohm
logo
Adam Technologies, Inc.
RF1-31-D-XX-75 ADAM-TECH-RF1-31-D-XX-75 Datasheet
95Kb / 1P
   BNC VERTICAL 50 OHM
logo
Tyco Electronics
5414459-1 MACOM-5414459-1 Datasheet
960Kb / 34P
   BNC Connectors (50 ohm/75 ohm)
logo
Pasternack Enterprises,...
PE37594 PASTERNACK-PE37594 Datasheet
97Kb / 1P
   CABLE ASSEMBLY, PE-C240, 50 OHM BNC MALE TO 50 OHM TNC MALE
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com