công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PZTA42 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Siemens Semiconductor Group

tên linh kiện PZTA42
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN Silicon High-Voltage Transistors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Trang chủ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

PZTA42 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Siemens Semiconductor Group

  PZTA42 Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group PZTA42 Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group PZTA42 Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group PZTA42 Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Semiconductor Group
1
NPN Silicon High-Voltage Transistors
PZTA 42
PZTA 43
Maximum Ratings
Type
Ordering Code
(tape and reel)
Marking
Package1)
Pin Configuration
PZTA 42
PZTA 43
Q62702-Z2035
Q62702-Z2036
PZTA 42
PZTA 43
SOT-223
1
2
3
4
B
C
E
C
1)
For detailed information see chapter Package Outlines.
2)
Package mounted on epoxy pcb 40 mm
× 40 mm × 1.5 mm/6 cm2 Cu.
Parameter
Symbol
Values
Unit
Emitter-base voltage
VEB0
Collector-base voltage
VCB0
Junction temperature
Tj
˚C
Total power dissipation, TS = 124 ˚C
Ptot
W
Storage temperature range
Tstg
Collector-emitter voltage
VCE0
V
Thermal Resistance
Junction - ambient2)
Rth JA
72
K/W
6
1.5
150
– 65 … + 150
300
200
PZTA 42
PZTA 43
Collector current
IC
mA
500
Base current
IB
100
Junction - soldering point
Rth JS
17
300
200
q
High breakdown voltage
q
Low collector-emitter saturation voltage
q
Complementary types: PZTA 92, PZTA 93 (PNP)
5.91


Số phần tương tự - PZTA42

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PZTA42 PHILIPS-PZTA42 Datasheet
43Kb / 8P
   NPN high-voltage transistor
1999 May 21
logo
Continental Device Indi...
PZTA42 CDIL-PZTA42 Datasheet
209Kb / 4P
   NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
PZTA42 FAIRCHILD-PZTA42 Datasheet
657Kb / 14P
   NPN High Voltage Amplifier
logo
GUANGDONG HOTTECH INDUS...
PZTA42 HOTTECH-PZTA42 Datasheet
188Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Infineon Technologies A...
PZTA42 INFINEON-PZTA42 Datasheet
41Kb / 4P
   NPN Silicon High Voltage Transistor
Jun-29-2001
More results

Mô tả tương tự - PZTA42

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BFN16 INFINEON-BFN16 Datasheet
47Kb / 5P
   NPN Silicon High-Voltage Transistors
Nov-30-2001
logo
Leshan Radio Company
MMBTA42LT1 LRC-MMBTA42LT1 Datasheet
102Kb / 3P
   High Voltage Transistors(NPN Silicon)
logo
ON Semiconductor
MMBTA42LT1 ONSEMI-MMBTA42LT1 Datasheet
99Kb / 4P
   High Voltage Transistors(NPN Silicon)
November, 2003 ??Rev. 5
logo
Leshan Radio Company
MMBT5550LT1 LRC-MMBT5550LT1 Datasheet
165Kb / 4P
   High Voltage Transistors(NPN Silicon)
logo
TRANSYS Electronics Lim...
2N3439 TEL-2N3439 Datasheet
62Kb / 2P
   NPN HIGH VOLTAGE SILICON TRANSISTORS
logo
Infineon Technologies A...
BFN24 INFINEON-BFN24_07 Datasheet
74Kb / 7P
   NPN Silicon High-Voltage Transistors
2007-04-20
BFN38 INFINEON-BFN38 Datasheet
67Kb / 6P
   NPN Silicon High-Voltage Transistors
2007-03-29
logo
Siemens Semiconductor G...
SXTA42 SIEMENS-SXTA42 Datasheet
138Kb / 4P
   NPN Silicon High Voltage Transistors
logo
ON Semiconductor
MMBT5550LT1 ONSEMI-MMBT5550LT1 Datasheet
199Kb / 6P
   High Voltage Transistors(NPN Silicon)
MPSA42 ONSEMI-MPSA42 Datasheet
85Kb / 4P
   High Voltage Transistors(NPN Silicon)
1998 REV 1
logo
New Jersey Semi-Conduct...
MJ410 NJSEMI-MJ410 Datasheet
133Kb / 2P
   High Voltage NPN Silicon Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com