công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PZTA13 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Siemens Semiconductor Group

tên linh kiện PZTA13
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN Silicon Darlington Transistors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIEMENS [Siemens Semiconductor Group]
Trang chủ  http://www.siemens.com/
Logo SIEMENS - Siemens Semiconductor Group

PZTA13 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Siemens Semiconductor Group

  PZTA13 Datasheet HTML 1Page - Siemens Semiconductor Group PZTA13 Datasheet HTML 2Page - Siemens Semiconductor Group PZTA13 Datasheet HTML 3Page - Siemens Semiconductor Group PZTA13 Datasheet HTML 4Page - Siemens Semiconductor Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Semiconductor Group
3
PZTA 13
PZTA 14
Total power dissipation Ptot = f (TA*; TS)
* Package mounted on epoxy
Collector cutoff current ICB0 = f (TA)
VCE = 30 V
Transition frequency fT = f (IC)
VCE = 5 V, f = 100 MHz
DC current gain hFE = f (IC)
VCE =5V


Số phần tương tự - PZTA13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
PZTA13 FAIRCHILD-PZTA13 Datasheet
605Kb / 13P
   NPN Darlington Transistor
logo
Infineon Technologies A...
PZTA13 INFINEON-PZTA13 Datasheet
42Kb / 4P
   NPN Silicon Darlington Transistors
Nov-30-2001
More results

Mô tả tương tự - PZTA13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infineon Technologies A...
BCV27 INFINEON-BCV27 Datasheet
49Kb / 5P
   NPN Silicon Darlington Transistors
Jul-12-2001
logo
Central Semiconductor C...
MPSA28 CENTRAL-MPSA28 Datasheet
540Kb / 3P
   SILICON NPN DARLINGTON TRANSISTORS
logo
Infineon Technologies A...
BSP50-BSP52 INFINEON-BSP50-BSP52 Datasheet
570Kb / 8P
   NPN Silicon Darlington Transistors
2011-10-05
logo
Central Semiconductor C...
BSS50 CENTRAL-BSS50 Datasheet
94Kb / 2P
   NPN SILICON DARLINGTON TRANSISTORS
logo
Infineon Technologies A...
BSP50 INFINEON-BSP50_07 Datasheet
120Kb / 8P
   NPN Silicon Darlington Transistors
2007-03-30
BCV27 INFINEON-BCV27_07 Datasheet
76Kb / 8P
   NPN Silicon Darlington Transistors
2007-04-20
logo
Siemens Semiconductor G...
BD675 SIEMENS-BD675 Datasheet
134Kb / 4P
   NPN SILICON DARLINGTON TRANSISTORS
BD861 SIEMENS-BD861 Datasheet
111Kb / 4P
   NPN SILICON DARLINGTON TRANSISTORS
logo
ON Semiconductor
MPSA12 ONSEMI-MPSA12 Datasheet
48Kb / 3P
   Darlington Transistors NPN Silicon
January, 2006 ??Rev. 1
logo
Infineon Technologies A...
BCV29 INFINEON-BCV29 Datasheet
47Kb / 5P
   NPN Silicon Darlington Transistors
Jul-12-2001
logo
ON Semiconductor
BC618 ONSEMI-BC618 Datasheet
150Kb / 6P
   Darlington Transistors(NPN Silicon)
1996
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com