công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SL-16E bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

tên linh kiện SL-16E
Giải thích chi tiết về linh kiện  No UV or IR light radiation
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EVERLIGHT [Everlight Electronics Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.everlight.com
Logo EVERLIGHT - Everlight Electronics Co., Ltd

SL-16E bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

  SL-16E Datasheet HTML 1Page - Everlight Electronics Co., Ltd SL-16E Datasheet HTML 2Page - Everlight Electronics Co., Ltd SL-16E Datasheet HTML 3Page - Everlight Electronics Co., Ltd SL-16E Datasheet HTML 4Page - Everlight Electronics Co., Ltd SL-16E Datasheet HTML 5Page - Everlight Electronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
LifecyclePhase:
Revision
: 4
Expired Period: Forever
Release Date:2011-05-23 14:21:35.0
DATASHEET
RETROFIT
MR16
4
Copyright © 2010, Everlight All Rights Reserved. Release Date : 05.11.2011. Issue No: DBM-0000208 _v4
www.everlight.com
Luminance and Technical Data
Product Name
SL-16E/012ADC/B/P04/50/E27/TW
SL-16E/012ADC/B/P04/50/E57/TW
Product Family
Retrofit
Retrofit
Main Use
Office, commercial, residential and hospitality
lighting
Office, commercial, residential and hospitality lighting
Input Voltage/
12V AC/DC
12V AC/DC
Power Consumption
4W
4W
Dimability
No
No
Mechanical
Dimensions
Ø49.9 * 50mm
Ø49.9 * 50mm
Maximum Weight
50g
50g
Light Color
Warm white / 2700K
Daylight white / 5700K
Luminous
Flux(Typ.)
210lm
240lm
CBCP (cd)
210
260
Beam Angle
50°
50°
CRI
> 80
> 80
Storage
Temperature
-30
~+80
-30
~+80
Luminous Flux measurement tolerance ± 10%
Intensity Distribution
Installation Instruction and Warning
Do not open - non user serviceable parts inside.
Turn off power before inspection, installation, or removal.
Do not use in totally enclosed fixtures.
Not for use where exposed to the weather.
Not intended for use with emergency exit fixtures or emergency lights.
Not for use with dimmers.
Caution – Use in dry location only.


Số phần tương tự - SL-16E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Everlight Electronics C...
SL-16D EVERLIGHT-SL-16D Datasheet
363Kb / 6P
   No UV or IR light radiation
More results

Mô tả tương tự - SL-16E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Everlight Electronics C...
SL-16D EVERLIGHT-SL-16D Datasheet
363Kb / 6P
   No UV or IR light radiation
SL-10A EVERLIGHT-SL-10A Datasheet
370Kb / 5P
   No UV or IR light radiation
SL-60A EVERLIGHT-SL-60A Datasheet
294Kb / 6P
   No UV or IR light radiation
OL-DANGLE-FRAME EVERLIGHT-OL-DANGLE-FRAME Datasheet
308Kb / 3P
   No UV light radiation
logo
AMIC Technology
ASR8600 AMICC-ASR8600 Datasheet
244Kb / 14P
   Ambient Light, Solar-UV, IR and Proximity Sensor
logo
Hamamatsu Corporation
L7893 HAMAMATSU-L7893 Datasheet
202Kb / 2P
   UV-VIS FIBER LIGHT SOURCE
L12848-305 HAMAMATSU-L12848-305_15 Datasheet
1Mb / 2P
   uv cathode emitting light source
S2592 HAMAMATSU-S2592 Datasheet
132Kb / 4P
   Si photodiode Thermoelectrically cooled photodiode for low-light-level detection in UV to near IR
L12515 HAMAMATSU-L12515_15 Datasheet
159Kb / 2P
   COMPACT UV-VIS S2D2 FIBER LIGHT SOURCE (UV Enhanced Type)
S1337 HAMAMATSU-S1337 Datasheet
136Kb / 4P
   Si photodiode For UV to IR, precision photometry
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com