công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KM04H-P05-45K-N52-TR bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

tên linh kiện KM04H-P05-45K-N52-TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Robust package with high lumens
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EVERLIGHT [Everlight Electronics Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.everlight.com
Logo EVERLIGHT - Everlight Electronics Co., Ltd

KM04H-P05-45K-N52-TR bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

Back Button KM04H-P05-45K-N52-TR Datasheet HTML 5Page - Everlight Electronics Co., Ltd KM04H-P05-45K-N52-TR Datasheet HTML 6Page - Everlight Electronics Co., Ltd KM04H-P05-45K-N52-TR Datasheet HTML 7Page - Everlight Electronics Co., Ltd KM04H-P05-45K-N52-TR Datasheet HTML 8Page - Everlight Electronics Co., Ltd KM04H-P05-45K-N52-TR Datasheet HTML 9Page - Everlight Electronics Co., Ltd KM04H-P05-45K-N52-TR Datasheet HTML 10Page - Everlight Electronics Co., Ltd KM04H-P05-45K-N52-TR Datasheet HTML 11Page - Everlight Electronics Co., Ltd KM04H-P05-45K-N52-TR Datasheet HTML 12Page - Everlight Electronics Co., Ltd KM04H-P05-45K-N52-TR Datasheet HTML 13Page - Everlight Electronics Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 27 page
background image
LifecyclePhase:
Revision
: 3
Expired Period: Forever
Release Date:2012-04-02 19:22:39.0
DATASHEET
EHP- B05 Series
9
Copyright © 2011, Everlight All Rights Reserved. Release Date: 12.01.2011. Issue No: DHE-0001726
www.everlight.com
White Bin Structure
Notes:
1.
The CCT range of Warm-White varies from 2580K to 3710K
2.
The CCT range of Neutral-White varies from 3710K to 4745K.
3.
The CCT range of Cool-White varies from4745K to 7050K
4.
Color coordinates measurement allowance : ±0.01
5.
Color bins are defined at IF=350mA operation.
Cool-White Bin Structure
Chromaticity specification defined by ANSI


Số phần tương tự - KM04H-P05-45K-N52-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schurter Inc.
KM00.1105.11 SCHURTER-KM00.1105.11 Datasheet
513Kb / 4P
   IEC Appliance Inlet C14 with Fuseholder 2-pole, Line Switch 1- or 2-pole
KM00.1105.11 SCHURTER-KM00.1105.11 Datasheet
401Kb / 5P
   IEC Appliance Inlet C14 or C18 with Fuseholder 2-pole, Line Switch 1- or 2-pole
v
KM00.1205.11 SCHURTER-KM00.1205.11 Datasheet
513Kb / 4P
   IEC Appliance Inlet C14 with Fuseholder 2-pole, Line Switch 1- or 2-pole
KM00.1205.11 SCHURTER-KM00.1205.11 Datasheet
401Kb / 5P
   IEC Appliance Inlet C14 or C18 with Fuseholder 2-pole, Line Switch 1- or 2-pole
v
KM00.2105.11 SCHURTER-KM00.2105.11 Datasheet
401Kb / 5P
   IEC Appliance Inlet C14 or C18 with Fuseholder 2-pole, Line Switch 1- or 2-pole
v
More results

Mô tả tương tự - KM04H-P05-45K-N52-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SunLED Corporation
XZFBBA05C SUNLED-XZFBBA05C Datasheet
291Kb / 4P
   Robust package
XZFMDK14A SUNLED-XZFMDK14A Datasheet
250Kb / 4P
   Robust package
XZFMDK07C SUNLED-XZFMDK07C Datasheet
266Kb / 4P
   Robust package
XDVG14C2 SUNLED-XDVG14C2 Datasheet
227Kb / 3P
   Robust package
XZM2CRK55W-2 SUNLED-XZM2CRK55W-2 Datasheet
264Kb / 4P
   Long life and robust package
XZM2MRTNI55W-8 SUNLED-XZM2MRTNI55W-8 Datasheet
285Kb / 4P
   Long life and robust package
XZMDK53W-3 SUNLED-XZMDK53W-3 Datasheet
256Kb / 4P
   Long life and robust package
XZMDK56W SUNLED-XZMDK56W Datasheet
260Kb / 4P
   Long life and robust package
XZMDK81FS SUNLED-XZMDK81FS Datasheet
275Kb / 5P
   Long life and robust package
XZMDKDGK56W SUNLED-XZMDKDGK56W Datasheet
293Kb / 4P
   Long life and robust package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com