công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LV4051PW bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74LV4051PW
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74LV4051PW bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74LV4051PW Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74LV4051PW Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74LV4051PW Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74LV4051PW Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74LV4051PW Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74LV4051PW Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LV4051PW Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74LV4051PW Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74LV4051PW Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 26 page
background image
74LV4051_4
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 04 — 10 August 2009
7 of 26
NXP Semiconductors
74LV4051
8-channel analog multiplexer/demultiplexer
9.
Static characteristics
[1]
Typical values are measured at Tamb = 25 °C.
Table 6.
Static characteristics
At recommended operating conditions. Voltages are referenced to GND (ground = 0 V).
Symbol Parameter
Conditions
−40 °C to +85 °C
−40 °C to +125 °C Unit
Min
Typ[1]
Max
Min
Max
VIH
HIGH-level input voltage
VCC = 1.2 V
0.9
-
-
0.9
-
V
VCC = 2.0 V
1.4
-
-
1.4
-
V
VCC = 2.7 V to 3.6 V
2.0
-
-
2.0
-
V
VCC = 4.5 V
3.15
-
-
3.15
-
V
VCC = 6.0 V
4.20
-
-
4.20
-
V
VIL
LOW-level input voltage
VCC = 1.2 V
-
-
0.3
-
0.3
V
VCC = 2.0 V
-
-
0.6
-
0.6
V
VCC = 2.7 V to 3.6 V
-
-
0.8
-
0.8
V
VCC = 4.5 V
-
-
1.35
-
1.35
V
VCC = 6.0 V
-
-
1.80
-
1.80
V
II
input leakage current
VI =VCC or GND
VCC = 3.6 V
-
-
1.0
-
1.0
µA
VCC = 6.0 V
-
-
2.0
-
2.0
µA
IS(OFF)
OFF-state leakage current
VI = VIH or VIL; see Figure 9
VCC = 3.6 V
-
-
1.0
-
1.0
µA
VCC = 6.0 V
-
-
2.0
-
2.0
µA
IS(ON)
ON-state leakage current
VI = VIH or VIL; see Figure 10
VCC = 3.6 V
-
-
1.0
-
1.0
µA
VCC = 6.0 V
-
-
2.0
-
2.0
µA
ICC
supply current
VI = VCC or GND; IO = 0 A
VCC = 3.6 V
-
-
20
-
40
µA
VCC = 6.0 V
-
-
40
-
80
µA
∆ICC
additional supply current
per input; VI = VCC − 0.6 V;
VCC = 2.7 V to 3.6 V
-
-
500
-
850
µA
CI
input capacitance
-
3.5
-
-
-
pF
Csw
switch capacitance
independent pins Yn
-
5
-
-
-
pF
common pin Z
-
25
-
-
-
pF


Số phần tương tự - 74LV4051PW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LV4051PW PHILIPS-74LV4051PW Datasheet
156Kb / 18P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
1998 Jun 23
logo
Nexperia B.V. All right...
74LV4051PW NEXPERIA-74LV4051PW Datasheet
329Kb / 20P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 8 - 16 July 2021
74LV4051PW-Q100 NEXPERIA-74LV4051PW-Q100 Datasheet
289Kb / 18P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 1 - 16 July 2021
logo
NXP Semiconductors
74LV4051PWDH PHILIPS-74LV4051PWDH Datasheet
156Kb / 18P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
1998 Jun 23
More results

Mô tả tương tự - 74LV4051PW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC7MZ4051FK TOSHIBA-TC7MZ4051FK_07 Datasheet
236Kb / 11P
   8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
logo
Texas Instruments
SN74LV4051A-EP TI1-SN74LV4051A-EP Datasheet
490Kb / 13P
[Old version datasheet]    8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
logo
NXP Semiconductors
74HCT4051PW-118 PHILIPS-74HCT4051PW-118 Datasheet
222Kb / 31P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 7-19 July 2012
74HC_HCT4051 PHILIPS-74HC_HCT4051_15 Datasheet
222Kb / 31P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 7-19 July 2012
logo
Unisonic Technologies
U74HC4051 UTC-U74HC4051_18 Datasheet
256Kb / 9P
   8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
U74LVX4051 UTC-U74LVX4051_16 Datasheet
229Kb / 10P
   8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
logo
Texas Instruments
SN74LV4051A-Q1 TI-SN74LV4051A-Q1 Datasheet
325Kb / 14P
[Old version datasheet]   8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
logo
NXP Semiconductors
HEF4051BT PHILIPS-HEF4051BT Datasheet
174Kb / 23P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 10-17 November 2011
logo
Unisonic Technologies
U74HC4051 UTC-U74HC4051 Datasheet
259Kb / 9P
   8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER / DEMULTIPLEXER
U74LVX4051 UTC-U74LVX4051 Datasheet
241Kb / 11P
   8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
logo
NXP Semiconductors
74HC4051D-T NXP-74HC4051D-T Datasheet
222Kb / 31P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 7-19 July 2012
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com