công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ULN2004 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện ULN2004
Giải thích chi tiết về linh kiện  7CH DARLINGTON SINK DRIVER
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

ULN2004 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Unisonic Technologies

  ULN2004_10 Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies ULN2004_10 Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies ULN2004_10 Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies ULN2004_10 Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies ULN2004_10 Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies ULN2004_10 Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies ULN2004_10 Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies ULN2004_10 Datasheet HTML 8Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
ULN2004
LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
2 of 8
www.unisonic.com.tw
QW-R113-008.B
PIN CONNECTION
10
11
12
13
14
15
16
9
1
23
4
5
6
78
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
COMMON
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
GND
BLOCK DIAGRAM
INPUT
COMMON
OUTPUT
GND
10.5kΩ
7.2kΩ
3kΩ
Note: The input and output parasitic diodes cannot be used as clamp diodes.


Số phần tương tự - ULN2004_10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ULN2004D1013TR STMICROELECTRONICS-ULN2004D1013TR Datasheet
163Kb / 14P
   Seven darlington array
ULN2004D1013TR STMICROELECTRONICS-ULN2004D1013TR Datasheet
605Kb / 14P
   Seven darlington array
More results

Mô tả tương tự - ULN2004_10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TD62008APG TOSHIBA-TD62008APG Datasheet
472Kb / 10P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
logo
Unisonic Technologies
ULN2003 UTC-ULN2003_11 Datasheet
328Kb / 10P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
logo
Toshiba Semiconductor
TD62007P TOSHIBA-TD62007P Datasheet
237Kb / 6P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
TD62008AP TOSHIBA-TD62008AP Datasheet
251Kb / 6P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
ULN2003AP TOSHIBA-ULN2003AP Datasheet
374Kb / 11P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
logo
Unisonic Technologies
ULN2003 UTC-ULN2003_15 Datasheet
391Kb / 10P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
logo
Toshiba Semiconductor
TD62003FB TOSHIBA-TD62003FB Datasheet
293Kb / 7P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
TD62003PA TOSHIBA-TD62003PA Datasheet
334Kb / 9P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
TD62008AFWG TOSHIBA-TD62008AFWG Datasheet
171Kb / 8P
   7ch Darlington Sink Driver
TD620003 TOSHIBA-TD620003 Datasheet
278Kb / 10P
   7CH DARLINGTON SINK DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com