công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCM63P818TQ133R bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MCM63P818TQ133R
Giải thích chi tiết về linh kiện  128K x 36 and 256K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MCM63P818TQ133R bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Motorola, Inc

Back Button MCM63P818TQ133R Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MCM63P818TQ133R Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MCM63P818TQ133R Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MCM63P818TQ133R Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc MCM63P818TQ133R Datasheet HTML 11Page - Motorola, Inc MCM63P818TQ133R Datasheet HTML 12Page - Motorola, Inc MCM63P818TQ133R Datasheet HTML 13Page - Motorola, Inc MCM63P818TQ133R Datasheet HTML 14Page - Motorola, Inc MCM63P818TQ133R Datasheet HTML 15Page - Motorola, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 20 page
background image
MCM63P736
•MCM63P818
11
MOTOROLA FAST SRAM
DC OPERATING CONDITIONS AND CHARACTERISTICS
(VDD = 3.3 V + 10%, – 5%, TA = 0 to 70°C, Unless Otherwise Noted)
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS: 2.5 V I/O SUPPLY (Voltages Referenced to VSS = 0 V)
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Supply Voltage
VDD
3.135
3.3
3.6
V
I/O Supply Voltage
VDDQ
2.375
2.5
2.9
V
Input Low Voltage
VIL
– 0.3
0.7
V
Input High Voltage
VIH
1.7
VDD + 0.3
V
Input High Voltage I/O Pins
VIH2
1.7
VDDQ + 0.3
V
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS: 3.3 V I/O SUPPLY (Voltages Referenced to VSS = 0 V)
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Supply Voltage
VDD
3.135
3.3
3.6
V
I/O Supply Voltage
VDDQ
3.135
3.3
VDD
V
Input Low Voltage
VIL
– 0.5
0.8
V
Input High Voltage
VIH
2
VDD + 0.5
V
Input High Voltage I/O Pins
VIH2
2
VDDQ + 0.5
V
VIH
20% tKHKH (MIN)
VSS
VSS – 1.0 V
Figure 1. Undershoot Voltage


Số phần tương tự - MCM63P818TQ133R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MCM63P819K MOTOROLA-MCM63P819K Datasheet
395Kb / 20P
   128K x 36 and 256K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM63P819KTQ133 MOTOROLA-MCM63P819KTQ133 Datasheet
395Kb / 20P
   128K x 36 and 256K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM63P819KTQ133R MOTOROLA-MCM63P819KTQ133R Datasheet
395Kb / 20P
   128K x 36 and 256K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM63P819KTQ150 MOTOROLA-MCM63P819KTQ150 Datasheet
395Kb / 20P
   128K x 36 and 256K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM63P819KTQ150R MOTOROLA-MCM63P819KTQ150R Datasheet
395Kb / 20P
   128K x 36 and 256K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
More results

Mô tả tương tự - MCM63P818TQ133R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MCM63P737K MOTOROLA-MCM63P737K Datasheet
395Kb / 20P
   128K x 36 and 256K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM63P837 MOTOROLA-MCM63P837 Datasheet
719Kb / 30P
   256K x 36 and 512K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM69P735 MOTOROLA-MCM69P735 Datasheet
183Kb / 16P
   128K x 36 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM69P736 MOTOROLA-MCM69P736 Datasheet
180Kb / 16P
   128K x 36 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM69P737 MOTOROLA-MCM69P737 Datasheet
279Kb / 20P
   128K x 36 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM69P819 MOTOROLA-MCM69P819 Datasheet
274Kb / 20P
   256K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM69P817 MOTOROLA-MCM69P817 Datasheet
177Kb / 16P
   256K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM69P818 MOTOROLA-MCM69P818 Datasheet
179Kb / 16P
   256K x 18 Bit Pipelined BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
MCM63Z736 MOTOROLA-MCM63Z736 Datasheet
220Kb / 20P
   128K x 36 and 256K x 18 Bit Pipelined ZBT RAM Synchronous Fast Static RAM
MCM63F737K MOTOROLA-MCM63F737K Datasheet
400Kb / 20P
   128K x 36 and 256K x 18 Bit Flow?밫hrough BurstRAM Synchronous Fast Static RAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com