công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA2005G-J11-A-T bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện TDA2005G-J11-A-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  20W BRIDGE AMPLIFIER FOR CAR RADIO
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

TDA2005G-J11-A-T bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Unisonic Technologies

Back Button TDA2005G-J11-A-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies TDA2005G-J11-A-T Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies TDA2005G-J11-A-T Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies TDA2005G-J11-A-T Datasheet HTML 8Page - Unisonic Technologies TDA2005G-J11-A-T Datasheet HTML 9Page - Unisonic Technologies TDA2005G-J11-A-T Datasheet HTML 10Page - Unisonic Technologies TDA2005G-J11-A-T Datasheet HTML 11Page - Unisonic Technologies TDA2005G-J11-A-T Datasheet HTML 12Page - Unisonic Technologies TDA2005G-J11-A-T Datasheet HTML 13Page - Unisonic Technologies Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 16 page
background image
TDA2005
LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
9 of 16
www.unisonic.com.tw
QW-R107-035,D
APPLICATION INFORMATION(Cont.)
10+10W Stereo Amplifier with Tone Balance and Loudness Control
0.1μF
R1
Vs=+14.4V
120KΩ
3
9
10
2
8
4
6
R3
C7
R7
3.3
Ω
C8
+ 1/2
TDA2005
-
+ 1/2
TDA2005
-
7
C9
11
1KΩ
C5
R4
3.3Ω
R5
1KΩ
C6
R6
R8
INPUT(L)
INPUT(R)
5.6KΩ
5.6KΩ
47nF
47nF
47KΩ
47KΩ
2.2nF
2.2nF
100KΩ
100KΩ
100KΩ
100KΩ
2.7KΩ
2.7KΩ
P3
P4
P1
P2
10μF
100μF
2200μF
0.1μF
100μF
100μF
100μF
0.1μF
2200μF
2.2nF
0.22μF
2.2nF
0.15μF
0.15μF
0.22μF
P5
100KΩ
3
0
6
1
0
1
0
3
1
0
2
1
0
4
f (Hz)
Tone Control Response (circuit of Fihure 8)
-
3
-
6
-
12
-
9
MID
BASS
TREBLE
9
12
10
5


Số phần tương tự - TDA2005G-J11-A-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TDA2005 STMICROELECTRONICS-TDA2005 Datasheet
259Kb / 20P
   20W BRIDGE AMPLIFIER FOR CAR RADIO
TDA2005M STMICROELECTRONICS-TDA2005M Datasheet
259Kb / 20P
   20W BRIDGE AMPLIFIER FOR CAR RADIO
TDA2005S STMICROELECTRONICS-TDA2005S Datasheet
259Kb / 20P
   20W BRIDGE AMPLIFIER FOR CAR RADIO
More results

Mô tả tương tự - TDA2005G-J11-A-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TDA2005 STMICROELECTRONICS-TDA2005 Datasheet
259Kb / 20P
   20W BRIDGE AMPLIFIER FOR CAR RADIO
logo
Unisonic Technologies
A7240 UTC-A7240_15 Datasheet
195Kb / 6P
   20W BRIDGE AMPLIFIER FOR CAR RADIO
A7240 UTC-A7240 Datasheet
106Kb / 6P
   20W BRIDGE AMPLIFIER FOR CAR RADIO
PA2005 UTC-PA2005 Datasheet
522Kb / 16P
   20W BRIDGE AMPLIFIER FOR CAR RADIO
logo
STMicroelectronics
TDA7241B STMICROELECTRONICS-TDA7241B Datasheet
110Kb / 7P
   20W BRIDGE AMPLIFIER FOR CAR RADIO
logo
Unisonic Technologies
PA2005 UTC-PA2005_15 Datasheet
522Kb / 16P
   20W BRIDGE AMPLIFIER FOR CAR RADIO
logo
NTE Electronics
NTE1396 NTE-NTE1396 Datasheet
23Kb / 3P
   Integrated Circuit 20W Bridge Booster for Car Radio
logo
STMicroelectronics
TDA7350A STMICROELECTRONICS-TDA7350A Datasheet
324Kb / 22P
   22W BRIDGE-STEREO AMPLIFIER FOR CAR RADIO
TDA7350A STMICROELECTRONICS-TDA7350A_05 Datasheet
491Kb / 23P
   22W BRIDGE-STEREO AMPLIFIER FOR CAR RADIO
TDA7374B STMICROELECTRONICS-TDA7374B Datasheet
171Kb / 13P
   DUAL BRIDGE AUDIO AMPLIFIER FOR CAR RADIO
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com