công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA2005L-H14-B-T bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện TDA2005L-H14-B-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  20W BRIDGE AMPLIFIER FOR CAR RADIO
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

TDA2005L-H14-B-T bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Unisonic Technologies

Back Button TDA2005L-H14-B-T Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies TDA2005L-H14-B-T Datasheet HTML 8Page - Unisonic Technologies TDA2005L-H14-B-T Datasheet HTML 9Page - Unisonic Technologies TDA2005L-H14-B-T Datasheet HTML 10Page - Unisonic Technologies TDA2005L-H14-B-T Datasheet HTML 11Page - Unisonic Technologies TDA2005L-H14-B-T Datasheet HTML 12Page - Unisonic Technologies TDA2005L-H14-B-T Datasheet HTML 13Page - Unisonic Technologies TDA2005L-H14-B-T Datasheet HTML 14Page - Unisonic Technologies TDA2005L-H14-B-T Datasheet HTML 15Page - Unisonic Technologies Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
TDA2005
LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
11 of 16
www.unisonic.com.tw
QW-R107-035,D
APPLICATION INFORMATION(Cont.)
Bridge Amplifier Circuit suited for Low-gain Applications (GV=34dB)
INPUT
C1
C2
1
5
C3
R1
+Vs
120KΩ
3
9
11
10
2
7
8
4
6
C4
C5
R2
1KΩ
C9
R7
C6
RL
R3
36Ω
C8
R5
10Ω
C10
R8
+ 1/2
TD
A2005
-
+ 1/2
TD
A2005
-
R6
1KΩ
R4
1KΩ
C7
0.1μF
2.2μF
2.2μF
220μF
100μF
220μF
100μF
10μF
0.1μF
0.1μF


Số phần tương tự - TDA2005L-H14-B-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TDA2005 STMICROELECTRONICS-TDA2005 Datasheet
259Kb / 20P
   20W BRIDGE AMPLIFIER FOR CAR RADIO
TDA2005M STMICROELECTRONICS-TDA2005M Datasheet
259Kb / 20P
   20W BRIDGE AMPLIFIER FOR CAR RADIO
TDA2005S STMICROELECTRONICS-TDA2005S Datasheet
259Kb / 20P
   20W BRIDGE AMPLIFIER FOR CAR RADIO
More results

Mô tả tương tự - TDA2005L-H14-B-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
TDA2005 STMICROELECTRONICS-TDA2005 Datasheet
259Kb / 20P
   20W BRIDGE AMPLIFIER FOR CAR RADIO
logo
Unisonic Technologies
A7240 UTC-A7240_15 Datasheet
195Kb / 6P
   20W BRIDGE AMPLIFIER FOR CAR RADIO
A7240 UTC-A7240 Datasheet
106Kb / 6P
   20W BRIDGE AMPLIFIER FOR CAR RADIO
PA2005 UTC-PA2005 Datasheet
522Kb / 16P
   20W BRIDGE AMPLIFIER FOR CAR RADIO
logo
STMicroelectronics
TDA7241B STMICROELECTRONICS-TDA7241B Datasheet
110Kb / 7P
   20W BRIDGE AMPLIFIER FOR CAR RADIO
logo
Unisonic Technologies
PA2005 UTC-PA2005_15 Datasheet
522Kb / 16P
   20W BRIDGE AMPLIFIER FOR CAR RADIO
logo
NTE Electronics
NTE1396 NTE-NTE1396 Datasheet
23Kb / 3P
   Integrated Circuit 20W Bridge Booster for Car Radio
logo
STMicroelectronics
TDA7350A STMICROELECTRONICS-TDA7350A Datasheet
324Kb / 22P
   22W BRIDGE-STEREO AMPLIFIER FOR CAR RADIO
TDA7350A STMICROELECTRONICS-TDA7350A_05 Datasheet
491Kb / 23P
   22W BRIDGE-STEREO AMPLIFIER FOR CAR RADIO
TDA7374B STMICROELECTRONICS-TDA7374B Datasheet
171Kb / 13P
   DUAL BRIDGE AUDIO AMPLIFIER FOR CAR RADIO
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com